công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STN18T20 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STN18T20
Giải thích chi tiết về linh kiện  N Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STN18T20 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  STN18T20 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STN18T20 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STN18T20 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STN18T20 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
STN18T20
N Channel Enhancement Mode MOSFET
18.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2008, Stanson Corp.
STN18T20 2012. V1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25 Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Unit
Static
Drain-Source
Breakdown Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=250uA
200
V
Gate Threshold
Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=250uA
2
5
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±30V
±100
nA
Zero Gate Voltage
Drain Current
IDSS
VDS=160V,VGS=0V
2
uA
On-State Drain
Current
ID(on)
VDS≧5V,VGS=10V
18
A
Drain-source On-
Resistance
RDS(on)
VGS=10V,ID=12A
170
220
Forward
Transconductance
gfs
VDS=15V,ID=20A
8.5
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=1A,VGS=0V
1
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
VDS=160V,VGS=10V
ID≡12 A
17.6
25
nC
Gate-Source Charge
Qgs
7.6
11
Gate-Drain Charge
Qgd
3.7
5.2
Input Capacitance
Ciss
VDS =25,VGS=0V
f=1MHz
1000 1400
pF
Output Capacitance
Coss
110
155
Reverse
TransferCapacitance
Crss
2.4
3.5
Turn-On Time
td(on)
tr
VDS=100,RG=3.3
VGEN=10V, ID≡12 A
RG=1.0Ω
9.4
19
nS
23
41
Turn-Off Time
td(off)
tf
18.4
37
15.6
21.8


Số phần tương tự - STN18T20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STN1802 STMICROELECTRONICS-STN1802 Datasheet
51Kb / 4P
   HIGH CURRENT GAIN CHARACTERISTIC
March 2003
logo
Stanson Technology
STN1810 STANSON-STN1810 Datasheet
966Kb / 7P
   STN1810 is the N-Channel logic enhancement mode power field effect transistor which is produced using high cell density, DMOS trench technology.
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STN1810 DOINGTER-STN1810 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STN1810 VBSEMI-STN1810 Datasheet
469Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STN18T20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com