công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4532CD646EF-A80 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NEC

tên linh kiện MC-4532CD646EF-A80
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-4532CD646EF-A80 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NEC

Back Button MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 6Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 7Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 8Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 9Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 10Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 11Page - NEC MC-4532CD646EF-A80 Datasheet HTML 12Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
8
MC-4532CD646
Data Sheet M13681EJ4V0DS00
Synchronous Characteristics
Parameter
Symbol
-A 80
-A 10
Unit
Note
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
Clock cycle time
/CAS latency = 3
tCK3
8
(125 MHz)
10
(100 MHz)
ns
/CAS latency = 2
tCK2
10
(100 MHz)
13
(77 MHz)
ns
Access time from CLK
/CAS latency = 3
tAC3
66
ns
1
/CAS latency = 2
tAC2
67
ns
1
CLK high level width
tCH
33
ns
CLK low level width
tCL
33
ns
Data-out hold time
tOH
33
ns
1
Data-out low-impedance time
tLZ
00
ns
Data-out high-impedance time /CAS latency = 3
tHZ3
36
36
ns
/CAS latency = 2
tHZ2
36
37
ns
Data-in setup time
tDS
22
ns
Data-in hold time
tDH
11
ns
Address setup time
tAS
22
ns
Address hold time
tAH
11
ns
CKE setup time
tCKS
22
ns
CKE hold time
tCKH
11
ns
CKE setup time (Power down exit)
tCKSP
22
ns
Command (/CS0 - /CS3, /RAS, /CAS, /WE,
DQMB0 - DQMB7) setup time
tCMS
22
ns
Command (/CS0 - /CS3, /RAS, /CAS, /WE,
DQMB0 - DQMB7) hold time
tCMH
11
ns
Note 1. Output load
Output
Z = 50
50 pF
Remark These specifications are applied to the monolithic device.
5


Số phần tương tự - MC-4532CD646EF-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4532CD646EF-A80 ELPIDA-MC-4532CD646EF-A80 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4532CD646EF-A80

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647XFA ELPIDA-MC-4532CD647XFA Datasheet
171Kb / 14P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD647 NEC-MC-4532CD647 Datasheet
207Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-45V32AD642 ELPIDA-MC-45V32AD642 Datasheet
162Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726 ELPIDA-MC-4532CC726 Datasheet
174Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com