công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC6602ST6RG bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STC6602ST6RG
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N&P Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STC6602ST6RG bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  STC6602ST6RG Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology STC6602ST6RG Datasheet HTML 8Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
STC6602
Dual N&P Channel Enhancement Mode
MOSFET
2.8A/-2.8A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
http://www.stansontech.com
STC6602 2007. V1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25
Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max Unit
Static
Drain-Source Breakdown
Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=250uA
VGS=0V,ID=-250uA
N
p
30
-30
V
Gate Threshold Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=250uA
VDS=VGS,ID=-250uA
N
P
1
1
3
-3
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±20V
N
p
±100
±
100
nA
VDS=30V,VGS=0V
VDS=-30V,VGS=0V
N
P
1
-1
Zero Gate Voltage Drain
Current
IDSS
VDS=30V,VGS=0V
TJ=55℃
VDS=-30V,VGS=0V
TJ=55℃
N
P
10
-10
uA
On-State Drain Current
ID(on)
VDS≦5V,VGS=10V
VDS≦-5V,VGS=-10V
6
-6
A
VGS=10V,ID=2.8A
VGS=-10V,ID=-2.8A
0.043
0.088
0.060
0.105
Drain-source On-Resistance RDS(on)
VGS=4.5V,ID=2.3A
VGS=-4.5V,ID=-2.5A
0.056
0.118
0.080
0.135
Ω
Forward Transconductance
gfs
VDS=10V,ID=2.8A
VDS=-10V,ID=-2.8A
4.6
-4
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=1.25A,VGS=0V
IS=-1.2A,VGS=0V
0.8
-0.8
1.2
-1.2
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
4.5
5.8
10
10
Gate-Source Charge
Qgs
N
P
0.8
0.8
Gate-Drain Charge
Qgd
N
P
1.0
1.5
nC
Td(on)
N
P
8
9
20
20
Turn-On Time
tr
N
P
12
9
30
20
Td(off)
N
P
17
18
35
35
Turn-Off Time
tf
N-Channel
VDD=15V, RL=10Ω,
VGEN=10V, RG=3Ω
P-Channel
VDD=-15V, RL=15Ω,
VGEN=-10V, RG=3Ω
N
P
8
6
20
20
nS
N-Channel
VDS=15V,VGS=4.5V,
VDS=2.0A
P-channel
VDS=-15V,VGS=-4.5V,
VDS=-2.0A
N
P


Số phần tương tự - STC6602ST6RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STC6602 VBSEMI-STC6602 Datasheet
613Kb / 10P
   N- and P-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STC6602ST6RG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Anpec Electronics Corop...
APM4542K ANPEC-APM4542K Datasheet
153Kb / 13P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
APM4548K ANPEC-APM4548K Datasheet
250Kb / 13P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
APM4542 ANPEC-APM4542 Datasheet
270Kb / 13P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
APM9928 ANPEC-APM9928 Datasheet
292Kb / 13P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
APM4532 ANPEC-APM4532 Datasheet
205Kb / 13P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
logo
Sinopower Semiconductor...
SM8403CSQ SINOPWER-SM8403CSQ Datasheet
279Kb / 14P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
SM3040CSU4 SINOPWER-SM3040CSU4 Datasheet
218Kb / 16P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
SM7309CSKP SINOPWER-SM7309CSKP Datasheet
326Kb / 16P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
SM1A40CSQ SINOPWER-SM1A40CSQ Datasheet
275Kb / 14P
   Dual Enhancement Mode MOSFET (N-and P-Channel)
logo
Supertex, Inc
TC2320 SUTEX-TC2320_07 Datasheet
485Kb / 4P
   N- and P-Channel Enhancement-Mode Dual MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com