công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STC4614 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Stanson Technology

tên linh kiện STC4614
Giải thích chi tiết về linh kiện  N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STC4614 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Stanson Technology

  STC4614 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology STC4614 Datasheet HTML 8Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
STC4614
N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
10.0A / -10.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2007, Stanson Corp.
STC4614 2008. V1
DESCRIPTION
The STC4614 is the N & P-Channel enhancement mode power field effect transistor using high cell density
DMOS trench technology. This high density process is especially tailored to minimize on-state resistance
and provide superior switching performance. This device is particularly suited for low voltage application
such as notebook computer power management and other battery powered circuits, where high-side
switching, low in-line power loss and resistance to transient are needed.
PIN CONFIGURATION
SOP-8
PART MARKING
Y∶Year A∶Product code
ORDERING INFORMATION
Part Number
Package
Part Marking
STC4614S8RG
SOP-8
STC4614
STC4614S8TG
SOP-8
STC4614
※ Process Code : A ~ Z ; a ~ z
※ STC4614S8RG
S8 : SOP-8 ; R : Tape Reel ; G : Pb – Free
※ STC4614S8TG
S8 : SOP-8 ; T : Tube ; G : Pb – Free
FEATURE
N-Channel
40V/10.0A, RDS(ON) = 25mR(Typ.)
@VGS = 10V
40V/6.0A, RDS(ON) = 32m
@VGS = 4.5V
P-Channel
-40V/-10.0A, RDS(ON) = 37m (Typ.)
@VGS = -10V
-40V/-5.0A, RDS(ON)= 43m
@VGS = - 4.5V
Super high density cell design for
extremely low RDS(ON)
Exceptional on-resistance and maximum
DC current capability
SOP-8 package


Số phần tương tự - STC4614

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STC4614 DOINGTER-STC4614 Datasheet
3Mb / 8P
   N-Chanel and P-Channel MOSFET use advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STC4614 VBSEMI-STC4614 Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
STC4614S8RG VBSEMI-STC4614S8RG Datasheet
2Mb / 14P
   N- and P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STC4614

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SYNC POWER Crop.
SPC6605 SYNC-POWER-SPC6605 Datasheet
299Kb / 10P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC4533W SYNC-POWER-SPC4533W Datasheet
370Kb / 10P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC4533 SYNC-POWER-SPC4533 Datasheet
253Kb / 10P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC1810 SYNC-POWER-SPC1810 Datasheet
298Kb / 12P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
STC4606 STANSON-STC4606 Datasheet
1Mb / 8P
   N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPC4539A SYNC-POWER-SPC4539A Datasheet
308Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC6604 SYNC-POWER-SPC6604_14 Datasheet
287Kb / 12P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC4539 SYNC-POWER-SPC4539 Datasheet
272Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC6601 SYNC-POWER-SPC6601 Datasheet
264Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC6602 SYNC-POWER-SPC6602 Datasheet
265Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
STC6301D STANSON-STC6301D Datasheet
922Kb / 8P
   N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com