công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL1451-D16-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện TL1451-D16-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD

TL1451-D16-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - E-Tech Electronics LTD

Back Button TL1451-D16-T Datasheet HTML 2Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 3Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 4Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 5Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 6Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 7Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 8Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 9Page - E-Tech Electronics LTD TL1451-D16-T Datasheet HTML 10Page - E-Tech Electronics LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 14 page
background image
TL1451
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 14
www.unisonic.com.tw
QW-R103-011.D
APPLICATION INFORMATION
HIGH-SPEED DUAL SWITCHING REGULATOR
16 15 14 13 12 11 10 9
UTC TL1451
123
4
5
6
7
8
50kΩ
0.47μF
220kΩ
33kΩ
33kΩ
R1
R2
C1
500pF
Vref
33kΩ
33kΩ
330pF
470Ω
150Ω
L1
VCC
R3
R4
C2
Step-Up
Output
470Ω
1μF
L2
R6
R7
C4
Step-Down
Output
220Ω
470Ω
470Ω
C5
R5
500pF
33kΩ
33kΩ
NOTE A: Values for R1 through R7, C1 through C4, and L1 and L2 depend upon individual application.


Số phần tương tự - TL1451-D16-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
TL1451-D16-T UTC-TL1451-D16-T Datasheet
254Kb / 14P
   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
TL1451-D16-T UTC-TL1451-D16-T Datasheet
305Kb / 14P
   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
More results

Mô tả tương tự - TL1451-D16-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
TL1451 UTC-TL1451_05 Datasheet
254Kb / 14P
   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Texas Instruments
TL1451A TI-TL1451A Datasheet
425Kb / 29P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
TL1451A-Q1 TI1-TL1451A-Q1 Datasheet
392Kb / 24P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
TL1451A-EP TI-TL1451A-EP_15 Datasheet
574Kb / 26P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Unisonic Technologies
TL1451 UTC-TL1451_15 Datasheet
404Kb / 14P
   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Texas Instruments
TL1451AC TI1-TL1451AC Datasheet
494Kb / 21P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Unisonic Technologies
UTCTL1451 UTC-UTCTL1451 Datasheet
127Kb / 5P
   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Texas Instruments
TL1451A TI-TL1451A_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
TL1451A-Q1 TI-TL1451A-Q1_15 Datasheet
893Kb / 26P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Unisonic Technologies
TL1451 UTC-TL1451_08 Datasheet
305Kb / 14P
   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
logo
Texas Instruments
TL1451A-EP TI1-TL1451A-EP Datasheet
673Kb / 25P
[Old version datasheet]   DUAL PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUITS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com