công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MC-4516DA726 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NEC |
|
MC-4516DA726 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NEC |
4 / 6 page Data Sheet M13203EJ7V0DS00 4 MC-4516DA726 Block Diagram RDQMB0 /RCS0 RDQMB2 DQM D0 /CS DQ 0 DQ 1 DQ 2 DQ 3 DQ 4 DQ 5 DQ 6 DQ 7 DQ 7 DQ 6 DQ 5 DQ 4 DQ 3 DQ 2 DQ 1 DQ 0 D1 DQM /CS DQ 8 DQ 9 DQ 10 DQ 11 DQ 12 DQ 13 DQ 14 DQ 15 D2 DQM /CS DQ 32 DQ 33 DQ 34 DQ 35 DQ 36 DQ 37 DQ 38 DQ 39 DQ 2 DQ 0 DQ 7 DQ 5 DQ 3 DQ 1 DQ 6 DQ 4 D3 DQM /CS DQ 40 DQ 41 DQ 42 DQ 43 DQ 44 DQ 45 DQ 46 DQ 47 D4 DQM /CS D7 DQM /CS DQ 56 DQ 57 DQ 58 DQ 59 DQ 60 DQ 61 DQ 62 DQ 63 D8 DQM /CS D6 DQM /CS DQ 48 DQ 49 DQ 50 DQ 51 DQ 52 DQ 53 DQ 54 DQ 55 DQM D5 /CS DQ 24 DQ 25 DQ 26 DQ 27 DQ 28 DQ 29 DQ 30 DQ 31 CB 0 CB 1 CB 2 CB 3 CB 4 CB 5 CB 6 CB 7 DQ 16 DQ 17 DQ 18 DQ 19 DQ 20 DQ 21 DQ 22 DQ 23 RDQMB1 RDQMB4 RDQMB5 RDQMB7 RDQMB6 RDQMB3 SERIAL PD SDA A0 A1 A2 SA0 SA1 SA2 VCC D0 - D8, Register1, Register2, PLL D0 - D8, Register1, Register2, PLL C /CS0 DQMB0, 1, 4, 5 /RAS /CAS /WE A0 - A9 /RRAS /RCAS /RWE /CS2 DQMB2, 3, 6, 7 CKE0 A10 - A11, BA0, BA1 REGE LE LE RCKE0 RA10, RA11, RBA0, RBA1 CLK1 CLK2 CLK3 12 pF 10 Ω DQ 7 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω 10 Ω Register1 Register2 /RCS2 30 pF 15 pF 30 pF 30 pF 30 pF 30 pF 30 pF 30 pF 15 pF DQ 7 DQ 6 DQ 5 DQ 4 DQ 3 DQ 2 DQ 1 DQ 0 DQ 0 DQ 1 DQ 2 DQ 3 DQ 4 DQ 5 DQ 6 DQ 7 DQ 0 DQ 1 DQ 2 DQ 3 DQ 4 DQ 5 DQ 6 DQ 7 DQ 6 DQ 5 DQ 4 DQ 3 DQ 2 DQ 1 DQ 0 DQ 7 DQ 6 DQ 5 DQ 4 DQ 3 DQ 2 DQ 1 DQ 0 DQ 0 DQ 1 DQ 2 DQ 3 DQ 4 DQ 5 DQ 6 DQ 7 DQ 0 DQ 1 DQ 2 DQ 3 DQ 4 DQ 5 DQ 6 DQ 7 10 k Ω VCC SCL CLK0 10 Ω CLK : D2,D3,D6 CLK : D4,D7,D8 CLK : Register 1, Register 2 PLL CLK : D0,D1,D5 RA0 - RA9 /RAS : D0 - D8 /CAS : D0 - D8 /WE : D0 - D8 A0 - A9 : D0 - D8 CKE : D0 - D8 A10, A11, BA0, BA1 : D0 - D8 /RCS2 RDQMB2, 3, 6, 7 15 pF /RCS0 RDQMB0, 1, 4, 5 15 pF WP 47 k Ω VSS Remarks 1. The value of all resistors of DQs is 10 Ω. 2. D0 - D17: µPD45128841 (4M words × 8 bits × 4 banks) 3. REGE ≤ VIL: Buffer mode REGE ≥ VIH: Register mode 4. Register: HD74ALVC162835 PLL: HD74CDC2509B 5 |
Số phần tương tự - MC-4516DA726 |
|
Mô tả tương tự - MC-4516DA726 |