công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST75N75 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Stanson Technology

tên linh kiện ST75N75
Giải thích chi tiết về linh kiện  N Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST75N75 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Stanson Technology

  ST75N75 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST75N75 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST75N75 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST75N75 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST75N75 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST75N75 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
ST75N75
N Channel Enhancement Mode MOSFET
75.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2009, Stanson Corp.
ST75N75 2011. V1
ABSOULTE MAXIMUM RATINGS
(Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Typical
Unit
Drain-Source Voltage
VDSS
75
V
Gate-Source Voltage
VGSS
±20
V
Continuous Drain Current
(TJ=150℃)
TA=25℃
TA=70℃
ID
93.0
75.0
A
Pulsed Drain Current
IDM
370
A
Avalanche Current
IAS
70
A
Power Dissipation
TA=25℃
PD
200
W
Operation Junction Temperature
TJ
175
Storgae Temperature Range
TSTG
-55/175
Thermal Resistance-Junction to Ambient
RθJA
0.75
℃/W


Số phần tương tự - ST75N75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST750000 E-SWITCH-ST750000 Datasheet
95Kb / 1P
   RATING: 3A @ 120VAC OR 28VDC
ST750011 E-SWITCH-ST750011 Datasheet
114Kb / 1P
   All Dimensions In MM
ST750013 E-SWITCH-ST750013 Datasheet
176Kb / 1P
   All Dimensions In MM
ST750101 E-SWITCH-ST750101 Datasheet
119Kb / 1P
   RATING: 0.4 VOLT-AMPS MAX. @20V MAX AC OR DC
ST750102 E-SWITCH-ST750102 Datasheet
122Kb / 1P
   RATING: 3A @ 120VAC or 28VDC; 1A @ 250VAC
More results

Mô tả tương tự - ST75N75

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com