công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST13P10 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Stanson Technology

tên linh kiện ST13P10
Giải thích chi tiết về linh kiện  P Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STANSON [Stanson Technology]
Trang chủ  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

ST13P10 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Stanson Technology

  ST13P10 Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 8Page - Stanson Technology ST13P10 Datasheet HTML 9Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
ST13P10
P Channel Enhancement Mode MOSFET
-
13.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright
© 2009, Stanson Corp.
ST13P10 2009. V1
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Ta = 25℃ Unless otherwise noted )
Parameter
Symbol
Condition
Min
Typ
Max
Uni
t
Static
Drain-Source
Breakdown Voltage
V(BR)DSS
VGS=0V,ID=-250uA
-100
V
Gate Threshold
Voltage
VGS(th)
VDS=VGS,ID=-250uA
-2.0
-4.0
V
Gate Leakage Current
IGSS
VDS=0V,VGS=±20V
±100
nA
VDS=-100V,VGS=0V
-25
Zero Gate Voltage
Drain Current
IDSS
VDS=-80V,VGS=0V
TJ=150℃
-250
uA
On-State Drain
Current
ID(on)
VDS≧-10V,VDS=-5V
-52
A
Drain-source On-
Resistance
RDS(on)
VGS=-10V,ID=-13A
115
130 mΩ
Forward
Transconductance
gfs
VDS=-50V,ID=-7.8A
3.2
S
Diode Forward Voltage
VSD
IS=-7.8A,VGS=0V
-1.6
V
Dynamic
Total Gate Charge
Qg
58
Gate-Source Charge
Qgs
8.3
Gate-Drain Charge
Qgd
VDS=-80V,VGS=-10V
ID=-8.4A
32
nC
Input Capacitance
Ciss
760
Output Capacitance
Coss
260
Reverse
TransferCapacitance
Crss
VDS =-25V,VGS=0V
F=1MHz
170
pF
15
Turn-On Time
td(on)
tr
58
45
Turn-Off Time
td(off)
tf
VGS=-10V,VDD=-50V
RD=6.2Ω,RG=9.1Ω
46
nS
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Số phần tương tự - ST13P10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
ST13001 SEMTECH_ELEC-ST13001 Datasheet
162Kb / 2P
   NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
ST13002A SEMTECH_ELEC-ST13002A Datasheet
79Kb / 1P
   ST13002A
ST13002T SEMTECH_ELEC-ST13002T Datasheet
175Kb / 2P
   NPN Silicon Power Transistors
logo
STMicroelectronics
ST13003 STMICROELECTRONICS-ST13003 Datasheet
71Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
ST13003 STMICROELECTRONICS-ST13003 Datasheet
224Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
August 2001
More results

Mô tả tương tự - ST13P10

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
STJ828SF AUK-STJ828SF Datasheet
300Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
SI9405DY ETC1-SI9405DY Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPP2095 SYNC-POWER-SPP2095 Datasheet
200Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
SPP1433 SYNC-POWER-SPP1433 Datasheet
203Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM2095P ANPEC-APM2095P Datasheet
201Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095P ANPEC-APM3095P Datasheet
140Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4461 ANPEC-APM4461 Datasheet
568Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3095PU ANPEC-APM3095PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM3195PU ANPEC-APM3195PU Datasheet
185Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4425K ANPEC-APM4425K Datasheet
119Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM4435K ANPEC-APM4435K Datasheet
191Kb / 10P
   P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com