công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC-4516CB64ES bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NEC

tên linh kiện MC-4516CB64ES
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-4516CB64ES bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NEC

  MC-4516CB64ES Datasheet HTML 1Page - NEC MC-4516CB64ES Datasheet HTML 2Page - NEC MC-4516CB64ES Datasheet HTML 3Page - NEC MC-4516CB64ES Datasheet HTML 4Page - NEC MC-4516CB64ES Datasheet HTML 5Page - NEC MC-4516CB64ES Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 6 page
background image
Data Sheet M13611EJ5V0DS00
11
MC-4516CB64ES, 4516CB64PS
(2/2)
Byte No.
Function Described
Hex
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Notes
31
Module bank density
20H
0
0
1
0
0
0
0
0
128 M bytes
32
Command and address setup time
25H
0
0
1
0
0
1
0
1
2.5 ns
33
Command and address hold time
10H
0
0
0
1
0
0
0
0
1 ns
34
Data signal input setup time
25H
0
0
1
0
0
1
0
1
2.5 ns
35
Data signal input hold time
10H
0
0
0
1
0
0
0
0
1 ns
36-61
00H
0
0
0
0
0
0
0
0
62
SPD revision
12H
0
0
0
1
0
0
1
0
1.2 A
63
Checksum for bytes 0 - 62
BEH
1
0
1
1
1
1
1
0
64-71
Manufacture’s JEDEC ID code
72
Manufacturing location
73-90
Manufacture’s P/N
91-92
Revision code
93-94
Manufacturing date
95-98
Assembly serial number
99-125
Mfg specific
126
Intel specification frequency
66H
0
1
1
0
0
1
1
0
66 MHz
127
Intel specification /CAS latency support
C7H
1
1
0
0
0
1
1
1
Timing Chart
Refer to the SYNCHRONOUS DRAM MODULE TIMING CHART Information (M13348E).


Số phần tương tự - MC-4516CB64ES

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4516CB646 NEC-MC-4516CB646 Datasheet
146Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CB646 ELPIDA-MC-4516CB646 Datasheet
161Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4516CB646EF-A10 NEC-MC-4516CB646EF-A10 Datasheet
146Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4516CB646EF-A10 ELPIDA-MC-4516CB646EF-A10 Datasheet
161Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4516CB646EF-A80 NEC-MC-4516CB646EF-A80 Datasheet
146Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

Mô tả tương tự - MC-4516CB64ES

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
MC-4516CD64ES NEC-MC-4516CD64ES Datasheet
130Kb / 6P
   16 M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-4516CD64ES ELPIDA-MC-4516CD64ES Datasheet
143Kb / 16P
   16 M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45D16CD641KS ELPIDA-MC-45D16CD641KS Datasheet
177Kb / 14P
   16 M-WORD BY 64-BIT DDR SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-4516CD641ES NEC-MC-4516CD641ES Datasheet
150Kb / 6P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-4516CD641ES ELPIDA-MC-4516CD641ES Datasheet
154Kb / 16P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-4516CD642XS ELPIDA-MC-4516CD642XS Datasheet
136Kb / 14P
   16M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com