công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N2905 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Central Semiconductor Corp

tên linh kiện 2N2905
Giải thích chi tiết về linh kiện  PNP SILICON TRANSISTOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CENTRAL [Central Semiconductor Corp]
Trang chủ  http://www.centralsemi.com
Logo CENTRAL - Central Semiconductor Corp

2N2905 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Central Semiconductor Corp

  2N2905 Datasheet HTML 1Page - Central Semiconductor Corp 2N2905 Datasheet HTML 2Page - Central Semiconductor Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2N2904 2N2904A
2N2905 2N2905A
PNP SILICON TRANSISTORS
TO-39 CASE - MECHANICAL OUTLINE
LEAD CODE:
1) Emitter
2) Base
3) Collector
MARKING: FULL PART NUMBER
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (TA=25°C unless otherwise noted)
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
MAX
UNITS
fT
VCE=20V, IC=50mA, f=100MHz
200
MHz
Cob
VCB=10V, f=100kHz
8.0
pF
ton
VCC=30V, IC=150mA, IB=15mA
45
ns
toff
VCC=6.0V, IC=150mA, IB1=IB2=15mA
180
ns
www.centr a lsemi.com
R2 (6-April 2015)


Số phần tương tự - 2N2905

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
2N2905 PHILIPS-2N2905 Datasheet
55Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 May 28
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2N2905 NJSEMI-2N2905 Datasheet
349Kb / 2P
   20 STERN AVE SPRINGFIELD,NEW JERSEY 07081 U.S.A
logo
Semicoa Semiconductor
2N2905 SEMICOA-2N2905 Datasheet
31Kb / 1P
   Chip Type 2C2907A Geometry 0600 Polarity PNP
logo
Comset Semiconductor
2N2905 COMSET-2N2905 Datasheet
80Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
2N2905 SIEMENS-2N2905 Datasheet
173Kb / 7P
   PNP SILICON PLANAR TRANSISTORS
More results

Mô tả tương tự - 2N2905

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BD234 STMICROELECTRONICS-BD234 Datasheet
62Kb / 4P
   SILICON PNP TRANSISTOR
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HMPS6562 HSMC-HMPS6562 Datasheet
38Kb / 4P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
AUK corp
SRA2201M AUK-SRA2201M Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2201SF AUK-SRA2201SF Datasheet
51Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2202UF AUK-SRA2202UF Datasheet
193Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2204S AUK-SRA2204S Datasheet
52Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206 AUK-SRA2206 Datasheet
49Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206EF AUK-SRA2206EF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
SRA2206SF AUK-SRA2206SF Datasheet
44Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
STN2907 AUK-STN2907 Datasheet
226Kb / 4P
   PNP Silicon Transistor
STS8550 AUK-STS8550 Datasheet
96Kb / 3P
   PNP Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com