công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1133 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SD1133
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Triple Diffused
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SD1133 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SD1133 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SD1133 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SD1133 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SD1133 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SD1133 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SD1133, 2SD1134
3
TC = 25°C
IB = 0
10 mA
20
30
40
50
60
70
80
90
5
4
3
2
1
02
4
Collector to emitter voltage VCE (V)
8
610
Typical Output Characteristics
5
2
1.0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
0
0.6
1.0
0.2
0.8
1.4
1.2
Base to emitter voltage VBE (V)
0.4
VCE = 4 V
Typical Transfer Characteristics
1,000
500
200
100
50
20
5
10
0.01 0.02
0.05
2
Collector current IC (A)
0.1
0.5
5
0.2
1.0
VCE = 4 V
DC Current Transfer Ratio
vs. Collector Current
TC = 75°C
25
–25
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.2
0.01 0.02
1.0
0.05 0.1
0.5
2
5
Collector to Emitter Saturation Voltage
vs. Collector Current
Collector current IC (A)
IC = 10 IB
TC = 75°C
25
–25


Số phần tương tự - 2SD1133

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SD1133 RENESAS-2SD1133 Datasheet
145Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1133 ISC-2SD1133 Datasheet
111Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Savantic, Inc.
2SD1133 SAVANTIC-2SD1133 Datasheet
126Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
2SD1133 SAVANTIC-2SD1133 Datasheet
127Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SD1133K RENESAS-2SD1133K Datasheet
145Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results

Mô tả tương tự - 2SD1133

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4692 HITACHI-2SC4692 Datasheet
44Kb / 5P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED DIFFUSED
2SD2300 HITACHI-2SD2300 Datasheet
32Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1606 HITACHI-2SD1606 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD2107 HITACHI-2SD2107 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC1881 HITACHI-2SC1881 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC2611 HITACHI-2SC2611 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4499 HITACHI-2SC4499 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4797 HITACHI-2SC4797 Datasheet
20Kb / 4P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC3322 HITACHI-2SC3322 Datasheet
45Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515 RENESAS-2SC1515 Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1126 RENESAS-2SD1126 Datasheet
147Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com