công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC4993 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SC4993
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4993 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button 2SC4993 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SC4993 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
2SC4993
6
10
5
4
3
2
1.5
1
.8
–2
–3
–4
–5
–10
.6
.4
.2
0
–.2
–.4
–.6
–.8
–1
–1.5
.2
.4
.6 .8 1.0
2
3 4 5
Condition: V
= 1 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 1 mA)
(I
= 2 mA)
C
C
1.5
10
S11 Parameter vs. Frequency
Scale: 2 / div.
0
°
30
°
60
°
90
°
120
°
150
°
180
°
–150
°
–90
°
–60
°
–30
°
–120
°
Condition: V
= 1 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 1 mA)
(I
= 2 mA)
C
C
S21 Parameter vs. Frequency
Scale: 0.05 / div.
0
°
30
°
60
°
90
°
120
°
150
°
180
°
–150
°
–90
°
–60
°
–30
°
–120
°
Condition: V
= 1 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 1 mA)
(I
= 2 mA)
C
C
S12 Parameter vs. Frequency
10
5
4
3
2
1.5
1
.8
–2
–3
–4
–5
–10
.6
.4
.2
0
–.2
–.4
–.6
–.8
–1
–1.5
.2
.4
.6 .8 1.0
2
3 4 5
Condition: V
= 1 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 1 mA)
(I
= 2 mA)
C
C
1.5
10
S22 Parameter vs. Frequency


Số phần tương tự - 2SC4993

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4992 HITACHI-2SC4992 Datasheet
43Kb / 6P
   Silicon NPN Bipolar Transistor
2SC4994 HITACHI-2SC4994 Datasheet
65Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4995 HITACHI-2SC4995 Datasheet
65Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SC4995 RENESAS-2SC4995 Datasheet
254Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
More results

Mô tả tương tự - 2SC4993

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com