công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G5U2167 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện G5U2167
Giải thích chi tiết về linh kiện  7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD

G5U2167 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-Tech Electronics LTD

  G5U2167 Datasheet HTML 1Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 2Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 3Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 4Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 5Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 6Page - E-Tech Electronics LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
G5U2167
Page: 1/6
ISSUED DATE :2006/02/24
REVISED DATE :
G
G 55U
U 22116677
77 55 00 m
m A
A C
C M
M O
O S
S P
P o
o ss ii tt ii vv ee V
V o
o ll tt aa g
g ee R
R ee g
g u
u ll aa tt o
o rr
Description
The G5U2167 series of positive, linear regulators feature low quiescent current (45 A typ.) with low dropout
voltage, making then ideal for battery applications.
Output voltages are set at the factory and trimmed to 1.5% accuracy.
These rugged devices have both Thermal Shutdown, and Current Fold-back to prevent device failure under
the “Worst” of operating conditions.
An additional feature is a “Power Good” detector, which pulls low when the output is out of regulation.
The G5U2167 is stable with an output capacitance of 4.7 F or greater.
Features
Functional Block Diagram
&Very Low Dropout Voltage
&Guaranteed 750mA output
&Over-Temperature Shutdown
&Current Limiting
&Short Circuit Current Fold-back
&Low Temperature Coefficient
&Noise Reduction Bypass Capacitor
&Power-saving Shutdown Mode
&Power Good Output Function
Applications
&Battery Powered Widgets
&Instrumentation
&Wireless Devices
&PC Peripherals
&Portable Electronics
Package Dimensions
Millimeter
Millimeter
REF.
Min.
Max.
REF.
Min.
Max.
A
4.40
4.80
c2
1.25
1.45
b
0.66
0.91
L2
1.27 REF.
L4
0.00
0.30 B D
8.6
9.0
c
0.36
0.5
e
1.70 REF.
L1
2.29
2.79
L
14.6
15.8
E
9.80
10.4
Typical Application Circuit


Số phần tương tự - G5U2167

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G5U2167 GTM-G5U2167 Datasheet
763Kb / 6P
   750mA CMOS Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - G5U2167

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
GSC2117 ETL-GSC2117 Datasheet
823Kb / 7P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5J2187 ETL-G5J2187 Datasheet
812Kb / 7P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GSC2127 ETL-GSC2127 Datasheet
777Kb / 6P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5J2167 ETL-G5J2167 Datasheet
770Kb / 6P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5U2187 ETL-G5U2187 Datasheet
809Kb / 7P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GQ2141 ETL-GQ2141 Datasheet
773Kb / 5P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5M2111 ETL-G5M2111 Datasheet
751Kb / 5P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GM62FP ETL-GM62FP Datasheet
1Mb / 7P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GM2116 ETL-GM2116 Datasheet
395Kb / 4P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GQ2123 ETL-GQ2123 Datasheet
559Kb / 7P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com