công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

G5U2167 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện G5U2167
Giải thích chi tiết về linh kiện  7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD

G5U2167 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - E-Tech Electronics LTD

  G5U2167 Datasheet HTML 1Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 2Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 3Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 4Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 5Page - E-Tech Electronics LTD G5U2167 Datasheet HTML 6Page - E-Tech Electronics LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
G5U2167
Page: 2/6
ISSUED DATE :2006/02/24
REVISED DATE :
Absolute Maximum Ratings
Parameter
Symbol
Ratings
Unit
Input Max Voltage
VIN
8
V
Output Current
IOUT
PD/( VIN- VO)
mA
Output Voltage
VOUT
1.5~3.3
V
Operating Ambient Temperature
Topr
-40 ~ +85
:
Junction Temperature
Tj
-40 ~ +125
:
Maximum Junction Temperature
Tj Max
150
:
Internal Power Dissipation( T=100 : )
PD
3.0
W
EDS Classification
B
Electrical Characteristics TA=25
unless otherwise noted
(VIN=VOUT (T) +2V, VEN=VIN, CIN=1uF, COUT=4.7uF)
Parameter
Symbol
Condition
Min
TYP
Max
Unit
Output Voltage
VOUT(E)
(Note1)
IO
=1mA, VIN=VOUT(T)+2V
-1.5
VOUT(T)
(Note2)
1.5
%
Output Current
IO
VO>1.2V
750
-
-
mA
Current Limit
ILIM
VO>1.2V
750
-
-
mA
Short Circuit Current
ISC
VIN=VOUT(T)+1V, VO < 0.4V
-
750
-
mA
Load Regulation
REGLOAD
VIN=VOUT(T)+2V, IO=1mA to 750mA
-1
0.2
1
%
VOUT(T)=1.5V
-
-
1000
VOUT(T)=1.8V
-
-
650
Dropout Voltage
VDROPOUT
IO
=750mA
VO=VOUT(E)-2%
VOUT(T) 2.0V
-
-
500
mV
Quiescent Current
IQ
VIN=VOUT(T)+2V, IO=0mA
-
45
70
A
Ground Pin Current
IGND
VIN=VOUT(T)+2V, IO=1mA to 750mA
-
45
-
A
VOUT(T)<2.0V
-0.15
-
0.15
2.0V VOUT(T)<4.0V
-0.1
0.02
0.1
Line Regulation
REGLINE
IO
=1mA
VIN=VOUT(T)+1 to
VOUT(T)+2
4.0V VOUT(T)
-0.4
-
0.4
%
I
nput Voltage
VIN
Note3
-
7
V
Over Temperature Shutdown
OTS
-
150
-
:
Over Temperature Hysterisis
OTH
-
30
-
:
Output Voltage
Temperature Coefficient
TC
-
30
-
ppm/ :
f=1kHz
-
75
-
f=10kHz
-
55
-
Power Supply Rejection
PSRR
I
o=100mA
Co=4.7 F
(ceramic)
f=100kHz
-
30
-
dB
Output Voltage Noise
eN
f=10Hz~100kHz, Io=10mA, Co=4.7 F
-
30
-
Vrms
VEH
VIN=2.7V to 7V
2.0
-
VIN
V
EN Input Threshold
VEL
VIN=2.7V to 7V
0
-
0.4
V
IEH
VEN=VIN, VIN=2.7V to 7V
-
-
1
A
EN Input Bias Current
IEL
VEN= 0V, VIN=2.7V to 7V
-
-
1
A
Shutdown Supply Current
ISD
VIN=5V, VO=0V, VEN<VEL
-
0.5
2
A
Output Under Voltage
VUV
PG goes Low when VOUT too Low
-
-
84
% VOUT(T)
Output Over Voltage
VOV
PG goes Low when VOUT too High
105
-
-
% VOUT(T)
PG Leakage Current
ILC
VPG=7V
-
-
1.0
A
PG Voltage Low
VOL
ISINK
=0.25mA
-
-
0.4
V
Note 1: VOUT (E) =Effective Output Voltage (i.e. the output voltage when “VOUT (T) + 2.0V” is provided at the VIN pin while maintaining a
certain IOUT value).
2: VOUT (T) =Specified Output Voltage
3: VIN (MIN) =VOUT+VDROPOUT


Số phần tương tự - G5U2167

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G5U2167 GTM-G5U2167 Datasheet
763Kb / 6P
   750mA CMOS Positive Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - G5U2167

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
GSC2117 ETL-GSC2117 Datasheet
823Kb / 7P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5J2187 ETL-G5J2187 Datasheet
812Kb / 7P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GSC2127 ETL-GSC2127 Datasheet
777Kb / 6P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5J2167 ETL-G5J2167 Datasheet
770Kb / 6P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5U2187 ETL-G5U2187 Datasheet
809Kb / 7P
   7 5 0 m A C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GQ2141 ETL-GQ2141 Datasheet
773Kb / 5P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
G5M2111 ETL-G5M2111 Datasheet
751Kb / 5P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GM62FP ETL-GM62FP Datasheet
1Mb / 7P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GM2116 ETL-GM2116 Datasheet
395Kb / 4P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
GQ2123 ETL-GQ2123 Datasheet
559Kb / 7P
   C M O S P o s i t i v e Vo l t a g e R e g u l a t o r
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com