công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC1515 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

tên linh kiện 2SC1515
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Triple Diffused
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Trang chủ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC1515 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC1515 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC1515 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC1515 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC1515 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC1515 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC1515 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
0.60 Max
0.5
± 0.1
4.8
± 0.3
3.8
± 0.3
0.5
1.27
2.54
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
TO-92 (1)
Conforms
Conforms
0.25 g
Unit: mm


Số phần tương tự - 2SC1515

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515 RENESAS-2SC1515 Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
List of Unclassifed Man...
2SC1515 ETC1-2SC1515 Datasheet
192Kb / 3P
   TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515K RENESAS-2SC1515K Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC1515KTZ RENESAS-2SC1515KTZ Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results

Mô tả tương tự - 2SC1515

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4692 HITACHI-2SC4692 Datasheet
44Kb / 5P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED DIFFUSED
2SD2300 HITACHI-2SD2300 Datasheet
32Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1606 HITACHI-2SD1606 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD2107 HITACHI-2SD2107 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC1881 HITACHI-2SC1881 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC2611 HITACHI-2SC2611 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4499 HITACHI-2SC4499 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4797 HITACHI-2SC4797 Datasheet
20Kb / 4P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC3322 HITACHI-2SC3322 Datasheet
45Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515 RENESAS-2SC1515 Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1126 RENESAS-2SD1126 Datasheet
147Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com