công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L6X5 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Littelfuse

tên linh kiện L6X5
Giải thích chi tiết về linh kiện  RoHS Compliant
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

L6X5 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Littelfuse

  L6X5 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 2Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 3Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 4Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 5Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 6Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 7Page - Littelfuse L6X5 Datasheet HTML 8Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
Sensitive Triacs
Data Sheets
http://www.littelfuse.com
E1 - 2
©2004 Littelfuse, Inc.
+1 972-580-7777
Thyristor Product Catalog
See “General Notes” on page E1 - 4 and “Electrical Specification Notes” on page E1 - 5.
IT(RMS)
Part No.
VDRM
IGT
IDRM
Isolated
Non-isolated
(11)
TO-92
Compak
TO-220
TO-252
D-Pak
TO-202
TO-251
V-Pak
(1)
Volts
(3) (6) (9)
mAmps
(1) (14)
mAmps
QI
QII
QIII
QIV
TC =
25
°C
TC =
110
°C
MAX
See “Package Dimensions” section for variations. (12)
MIN
MAX
MAX
0.8 A
L2X8E3
L2X3
200
3
3
3
3
0.01
0.1
L4X8E3
L4X3
400
3
3
3
3
0.01
0.1
L6X8E3
L6X3
600
3
3
3
3
0.01
0.1
L2X8E5
L2X5
200
5
5
5
5
0.01
0.1
L4X8E5
L4X5
400
5
5
5
5
0.01
0.1
L6X8E5
L6X5
600
5
5
5
5
0.01
0.1
L2X8E6
200
5
5
5
10
0.01
0.1
L4X8E6
400
5
5
5
10
0.01
0.1
L6X8E6
600
5
5
5
10
0.01
0.1
L2X8E8
200
10
10
10
20
0.01
0.1
L4X8E8
400
10
10
10
20
0.01
0.1
L6X8E8
600
10
10
10
20
0.01
0.1
1A
L201E3
L2N3
200
3333
0.01
0.1
L401E3
L4N3
400
3333
0.01
0.1
L601E3
L6N3
600
3333
0.01
0.1
L201E5
L2N5
200
5555
0.01
0.1
L401E5
L4N5
400
5555
0.01
0.1
L601E5
L6N5
600
5555
0.01
0.1
L201E6
200
5
5
5
10
0.01
0.1
L401E6
400
5
5
5
10
0.01
0.1
L601E6
600
5
5
5
10
0.01
0.1
L201E8
200
10101020
0.01
0.1
L401E8
400
10101020
0.01
0.1
L601E8
600
10101020
0.01
0.1
4A
L2004L3
L2004D3
L2004F31
L2004V3
200
3
3
3
3
0.01
0.2
L4004L3
L4004D3
L4004F31
L4004V3
400
3
3
3
3
0.01
0.2
L6004L3
L6004D3
L6004F31
L6004V3
600
3
3
3
3
0.01
0.2
L2004L5
L2004D5
L2004F51
L2004V5
200
5
5
5
5
0.01
0.2
L4004L5
L4004D5
L4004F51
L4004V5
400
5
5
5
5
0.01
0.2
L6004L5
L6004D5
L6004F51
L6004V5
600
5
5
5
5
0.01
0.2
L2004L6
L2004D6
L2004F61
L2004V6
200
5
5
5
10
0.01
0.2
L4004L6
L4004D6
L4004F61
L4004V6
400
5
5
5
10
0.01
0.2
L6004L6
L6004D6
L6004F61
L6004V6
600
5
5
5
10
0.01
0.2
L2004L8
L2004D8
L2004F81
L2004V8
200
10
10
10
20
0.01
0.2
L4004L8
L4004D8
L4004F81
L4004V8
400
10
10
10
20
0.01
0.2
L6004L8
L6004D8
L6004F81
L6004V8
600
10
10
10
20
0.01
0.2
MT1
G
MT2
G
MT1
MT2
MT1
MT2
G
MT2
MT2
MT1
G
MT1
G
MT2
MT2
MT2
MT2
G
MT1


Số phần tương tự - L6X5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Teccor Electronics
L6X5 TECCOR-L6X5 Datasheet
168Kb / 8P
   Sensitive Triacs (0.8A to 8A)
logo
Littelfuse
L6X5 LITTELFUSE-L6X5 Datasheet
170Kb / 8P
   Sensitive Triacs (0.8 A to 8 A)
logo
Teccor Electronics
L6X5 TECCOR-L6X5 Datasheet
178Kb / 8P
   Electrically-isolated packages
logo
Littelfuse
L6X5 LITTELFUSE-L6X5 Datasheet
176Kb / 8P
   Sensitive Triacs
More results

Mô tả tương tự - L6X5

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRF6612TRPBF IRF-IRF6612TRPBF Datasheet
249Kb / 10P
   RoHs Compliant
logo
Assmann Electronics Inc...
V7236A1 ASSMANN-V7236A1 Datasheet
107Kb / 1P
   RoHS compliant
logo
List of Unclassifed Man...
S6006FS22 ETC2-S6006FS22 Datasheet
205Kb / 12P
   RoHS Compliant
logo
Pulse A Technitrol Comp...
23Z105SMFNL PULSE-23Z105SMFNL Datasheet
360Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
logo
International Rectifier
IRF6691TR1PBF IRF-IRF6691TR1PBF Datasheet
642Kb / 10P
   RoHs Compliant
logo
Everlight Electronics C...
15-21-Y2SC-A0S1T1B25E EVERLIGHT-15-21-Y2SC-A0S1T1B25E Datasheet
351Kb / 14P
   RoHS compliant
logo
Pulse A Technitrol Comp...
E2081FNL PULSE-E2081FNL Datasheet
444Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
E2457FNL PULSE-E2457FNL Datasheet
437Kb / 3P
   ROHS COMPLIANT
logo
Assmann Electronics Inc...
A-CCS-052-Z-T ASSMANN-A-CCS-052-Z-T Datasheet
303Kb / 1P
   RoHS compliant
logo
Everlight Electronics C...
19-213-Y2SC-9AS1T1B0E-3T EVERLIGHT-19-213-Y2SC-9AS1T1B0E-3T Datasheet
438Kb / 11P
   RoHS compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com