công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

tên linh kiện 1N5400
Giải thích chi tiết về linh kiện  SILICON RECTIFIER
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JUXING [Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.trr-jx.com
Logo JUXING - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

1N5400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.

  1N5400 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd. 1N5400 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Juxing Electronics Technology Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
http://www.trr-jx.com
1N5400 THRU 1N5408
SILICON RECTIFIER
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5400 MOTOROLA-1N5400 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Diotec Semiconductor
1N5400 DIOTEC-1N5400 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5400 SAMYANG-1N5400 Datasheet
457Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
242Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Taiwan Memory Technolog...
1N5400 TMT-1N5400 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 50V - 1000V Silicon Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N647-1 MICROSEMI-1N647-1 Datasheet
86Kb / 1P
   SILICON RECTIFIER
1N649-1 MICROSEMI-1N649-1 Datasheet
86Kb / 1P
   SILICON RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
1N4001 RECTRON-1N4001 Datasheet
225Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
New Jersey Semi-Conduct...
IN3569-74 NJSEMI-IN3569-74 Datasheet
56Kb / 1P
   Silicon Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
ARS35A YANGJIE-ARS35A Datasheet
148Kb / 2P
   Silicon Rectifier
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N442 NJSEMI-1N442 Datasheet
88Kb / 1P
   Silicon Rectifier
logo
Zowie Technology Corpor...
RL201 ZOWIE-RL201 Datasheet
44Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
RL151PT CHENMKO-RL151PT Datasheet
81Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
Yangzhou yangjie electr...
15A YANGJIE-15A Datasheet
146Kb / 2P
   Silicon Rectifier
logo
Zowie Technology Corpor...
1N4001E ZOWIE-1N4001E Datasheet
45Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER
logo
Rectron Semiconductor
1N5391 RECTRON-1N5391 Datasheet
22Kb / 2P
   SILICON RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com