công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TIP49 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

tên linh kiện TIP49
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Power Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
Trang chủ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

TIP49 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  TIP49 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. TIP49 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. TIP49 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc. TIP49 Datasheet HTML 4Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
TIP47/48/49/50
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
TIP47
250
TIP48
300
TIP49
350
VCEO(SUS)
Collector-emitter
sustaining voltage
TIP50
IC=30mA; IB=0
400
V
VCE(sat)
Collector-emitter saturation voltage
IC=1A ;IB=0.2A
1.0
V
VBE
Base-emitter on voltage
IC=1A ; VCE=10V
1.5
V
TIP47
VCE=350V; VBE=0
TIP48
VCE=400V; VBE=0
TIP49
VCE=450V; VBE=0
ICEX
Collector cut-off current
TIP50
VCE=500V; VBE=0
1
mA
TIP47
VCE=150V; IB=0
TIP48
VCE=200V; IB=0
TIP49
VCE=250V; IB=0
ICEO
Collector cut-off current
TIP50
VCE=300V; IB=0
1
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=5V; IC=0
1
mA
hFE-1
DC current gain
IC=0.3A ; VCE=10V
30
150
hFE-2
DC current gain
IC=1A ; VCE=10V
10
fT
Transition frequency
IC=0.2A ; VCE=10V
10
MHz
Switching times
ton
Turn-on time
0.5
tstg
Storage time
3.0
tf
Fall time
VCC=400V;
5IB1 = -2.5IB2 = IC = 6A
RL = 66.7C
0.3
µs


Số phần tương tự - TIP49

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
TIP49 MOSPEC-TIP49 Datasheet
130Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(1.0A,250-400V,40W)
logo
Rectron Semiconductor
TIP49 RECTRON-TIP49 Datasheet
76Kb / 3P
   TO-220 - Power Transistors and Darlingtons
logo
Motorola, Inc
TIP49 MOTOROLA-TIP49 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
logo
ON Semiconductor
TIP49 ONSEMI-TIP49 Datasheet
163Kb / 6P
   High Voltage NPN Silicon Power Transistors
April, 2010 ??Rev. 8
TIP49 ONSEMI-TIP49 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
More results

Mô tả tương tự - TIP49

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com