công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMAC97A6 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - E-Tech Electronics LTD

tên linh kiện GMAC97A6
Giải thích chi tiết về linh kiện  SENSIT IVE GAT E TRIACS SILICON BIDIRECT IONAL THYRISTORS 0. 8A, 4 00V
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETL [E-Tech Electronics LTD]
Trang chủ  http://e-tech.com.hk
Logo ETL - E-Tech Electronics LTD

GMAC97A6 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - E-Tech Electronics LTD

  GMAC97A6 Datasheet HTML 1Page - E-Tech Electronics LTD GMAC97A6 Datasheet HTML 2Page - E-Tech Electronics LTD GMAC97A6 Datasheet HTML 3Page - E-Tech Electronics LTD GMAC97A6 Datasheet HTML 4Page - E-Tech Electronics LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
GMAC97A6
Page: 4/4
ISSUED DATE :2005/09/28
REVISED DATE :
Important Notice:
All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written approval of GTM.
GTM reserves the right to make changes to its products without notice.
GTM semiconductor products are not warranted to be suitable for use in life-support Applications, or systems.
GTM assumes no liability for any consequence of customer product design, infringement of patents, or application assistance.
Head Office And Factory:
Taiwan: No. 17-1 Tatung Rd. Fu Kou Hsin-Chu Industrial Park, Hsin-Chu, Taiwan, R. O. C.
TEL : 886-3-597-7061 FAX : 886-3-597-9220, 597-0785
China: (201203) No.255, Jang-Jiang Tsai-Lueng RD. , Pu-Dung-Hsin District, Shang-Hai City, China
TEL : 86-21-5895-7671 ~ 4 FAX : 86-21-38950165
Fig 6. Typical Gate Trigger Voltage
v.s. Junction Temperature
Fig 7. Typical Gate Trigger Current
v.s. Junction Temperature
Fig 8. Typical Latching Current
v.s. Junction Temperature
Fig 9. Typical Holding Current
v.s. Junction Temperature
Fig 10. Maximum Allowable Surge Current
Fig 11. Simplified Test Circuit to Measure the
Critical Rate of Rise of Commutating Voltage (dV/dt)C


Số phần tương tự - GMAC97A6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
GMAC97A6 GTM-GMAC97A6 Datasheet
283Kb / 4P
   SENSITIVE GATE TRIACS SILICON BIDIRECTIONAL THYRISTORS 0.8A ,400V
More results

Mô tả tương tự - GMAC97A6

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-Tech Electronics LTD
GMCR100-6 ETL-GMCR100-6 Datasheet
209Kb / 3P
   SENSIT IVE GAT E SILICON CONTROLLED RECT IFIERS REVERSE BLOCKING THYRISTORS 0. 8A, 400V
GMPCR06 ETL-GMPCR06 Datasheet
219Kb / 3P
   SENSIT IVE GAT E SILICON CONTROLLED RECT IFIERS REVERSE BLOCKING THYRISTORS 0. 8A, 400V
logo
ON Semiconductor
BTA16-600BW3G ONSEMI-BTA16-600BW3G Datasheet
115Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2008 ??Rev. 1
BTB08-600BW3G ONSEMI-BTB08-600BW3G Datasheet
90Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
February, 2008 - Rev. 1
BTB16-600BW3G ONSEMI-BTB16-600BW3G Datasheet
157Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
May, 2009 ??Rev. 2
MAC4DCM ONSEMI-MAC4DCM_06 Datasheet
83Kb / 8P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
May, 2006 ??Rev. 6
MAC9 ONSEMI-MAC9_05 Datasheet
65Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 3
MAC12D ONSEMI-MAC12D Datasheet
61Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 4
MAC12HCD ONSEMI-MAC12HCD_05 Datasheet
61Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
December, 2005 ??Rev. 3
logo
Kersemi Electronic Co.,...
MAC9D KERSEMI-MAC9D Datasheet
399Kb / 6P
   Triacs Silicon Bidirectional Thyristors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com