công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC124S021 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC124S021
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC124S021 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC124S021 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 27 page
background image
ADC084S021
www.ti.com
SNAS279E – APRIL 2005 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
TA = +25°C, fSAMPLE = 50 ksps to 200 ksps, fSCLK = 0.8 MHz to 3.2 MHz, fIN = 39.9 kHz unless otherwise stated.
SNR vs. Supply
THD vs. Supply
Figure 18.
Figure 19.
SNR vs. Clock Frequency
THD vs. Clock Frequency
Figure 20.
Figure 21.
SNR vs. Clock Duty Cycle
THD vs. Clock Duty Cycle
Figure 22.
Figure 23.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADC084S021


Số phần tương tự - ADC124S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC124S021 NSC-ADC124S021 Datasheet
909Kb / 19P
   4 Channel, 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC084S051 4 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC104S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC124S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC084S021CIMM TI-ADC084S021CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC088S022 TI1-ADC088S022_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC088S022 NSC-ADC088S022 Datasheet
804Kb / 17P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 8-Bit A/D Converter
ADC088S022 NSC-ADC088S022_06 Datasheet
824Kb / 17P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC128S022 TI1-ADC128S022_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC108S022 NSC-ADC108S022 Datasheet
842Kb / 17P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 10-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC081S021 TI1-ADC081S021 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Single-Channel, 50-ksps to 200-ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT-NOPB TI1-ADC128S022CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC108S022 TI1-ADC108S022_15 Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S022 NSC-ADC128S022 Datasheet
848Kb / 18P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com