công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP78N75F4 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP78N75F4
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 75 V, 0.0092 typ., 78 A STripFET DeepGATE Power MOSFET in TO-220 package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP78N75F4 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STP78N75F4 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP78N75F4 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Electrical characteristics
STP78N75F4
6/12
Doc ID 15682 Rev 3
2.1
Electrical characteristics (curves)
Figure 2.
Safe operating area
Figure 3.
Thermal impedance
Figure 4.
Output characteristics
Figure 5.
Transfer characteristics
Figure 6.
Normalized BVDSS vs temperature
Figure 7.
Static drain-source on-resistance
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)


Số phần tương tự - STP78N75F4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP78NF55-08 STMICROELECTRONICS-STP78NF55-08 Datasheet
819Kb / 19P
   N-channel 55 V, 0.0065 Ω typ., 78 A STripFET™ II Power MOSFETs in D²PAK and TO-220 packages
July 2016
More results

Mô tả tương tự - STP78N75F4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP75N75F4 STMICROELECTRONICS-STP75N75F4 Datasheet
485Kb / 12P
   N-channel 75 V, 0.0092 typ., 78 A STripFET DeepGATE Power MOSFET in a TO-220 package
STP80N70F6 STMICROELECTRONICS-STP80N70F6 Datasheet
778Kb / 13P
   N-channel 68 V, 0.0063 typ., 96 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in TO-220 package
STP77N6F6 STMICROELECTRONICS-STP77N6F6 Datasheet
950Kb / 13P
   N-channel 60 V, 0.0063 typ., 77 A STripFET VI DeepGATE Power MOSFET in a TO-220 package
STP80N70F4 STMICROELECTRONICS-STP80N70F4 Datasheet
659Kb / 12P
   N-channel 68 V, 8.2 m廓 typ., 85 A STripFET??DeepGATE?? Power MOSFET in TO-220 package
December 2012 Rev 2
STP310N10F7 STMICROELECTRONICS-STP310N10F7 Datasheet
824Kb / 13P
   N-channel 100 V, 2.3 m廓 typ., 180 A STripFET??VII DeepGATE?? Power MOSFET in a TO-220 package
July 2013 Rev 7
STL80N75F6 STMICROELECTRONICS-STL80N75F6 Datasheet
1Mb / 15P
   N-channel 75 V, 4.5 m typ., 18 A STripFET DeepGATE VI Power MOSFET in PowerFLAT 5x6 package
STP80N6F6 STMICROELECTRONICS-STP80N6F6 Datasheet
465Kb / 12P
   Automotive-grade N-channel 60 V, 4.4 m??typ., 80 A STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET in a TO-220 package
January 2014 Rev 2
STP160N4LF6 STMICROELECTRONICS-STP160N4LF6 Datasheet
817Kb / 14P
   N-channel 40 V, 0.0021 mΩ typ., 120 A, STripFET™ VI DeepGATE™ Power MOSFET in a TO-220 package
April 2014
STP90N55F4 STMICROELECTRONICS-STP90N55F4 Datasheet
526Kb / 13P
   N-channel 55 V, 0.0064 , 90 A, TO-220 STripFET DeepGATE Power MOSFET
STP210N75F6 STMICROELECTRONICS-STP210N75F6 Datasheet
693Kb / 13P
   N-channel 75 V, 3 m廓, 120 A TO-220 STripFET??VI DeepGATE??Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com