công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD4N20 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD4N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD4N20 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD4N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD4N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD4N20 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
3
Typical Characteristics















 
 






 













 
 





















 
 
 

 


 

 




 









 
 
 

 





 












  

 

 


  
! "#$








 














 

 
 

  
    
    
   
    
 !  
  "
#$  
%# &  
'  
 


Số phần tương tự - FQD4N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20 FAIRCHILD-FQD4N20 Datasheet
701Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD4N20 ISC-FQD4N20 Datasheet
304Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
519Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20L FAIRCHILD-FQD4N20L Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD4N20LTF FAIRCHILD-FQD4N20LTF Datasheet
526Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD4N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF9N90CT FAIRCHILD-FQPF9N90CT Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET 900 V, 8.0 A, 1.4 Ohm
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20CTM FAIRCHILD-FQD10N20CTM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
FQD12N20TM FAIRCHILD-FQD12N20TM Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
FQD18N20V2TM FAIRCHILD-FQD18N20V2TM Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 15 A, 140 mOhm
FQD10N20LTF FAIRCHILD-FQD10N20LTF Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m
FQT3P20TF FAIRCHILD-FQT3P20TF Datasheet
1Mb / 8P
   P-Channel QFET MOSFET -200 V, -0.67 A, 2.7
logo
ON Semiconductor
NVMJS1D5N04CL ONSEMI-NVMJS1D5N04CL Datasheet
364Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single N-Channel 40 V, 1.4 m, 200 A
July, 2019 ??Rev. 0
logo
Fairchild Semiconductor
FQNL2N50BTA FAIRCHILD-FQNL2N50BTA Datasheet
786Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 500 V, 0.35 A, 5.3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com