công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH155A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Rohm

tên linh kiện MCH155A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Multi-layer ceramic chip capacitors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH155A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Rohm

  MCH155A Datasheet HTML 1Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 6Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 7Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 8Page - Rohm MCH155A Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
MCH15
Ceramic capacitors
!
Capacitance range
MCH15
50V
A
(CG) (C0G)
For thermal compensation
Part number
Capacitance (pF)
Temperature
characteristics
0.5
± 0.05
Product thickness (mm)
Rated voltage
(V)
Tolerance
C (
± 0.25pF)
D (
± 0.5pF)
J (
± 5%)
1
0.75
0.5
1.3
1.2
1.1
1.8
1.6
1.5
2.4
2.2
2
3.3
3
2.7
4
3.9
3.6
5
4.7
4.3
6
5.6
5.1
7
6.8
6.2
8.2
8
7.5
10
9.1
9
43
33
36
39
24
27
30
18
20
22
13
15
16
11
12
75
62
68
56
47
51
MCH15
50V
A
(CG) (C0G)
Part number
Capacitance (pF)
Temperature
characteristics
Rated voltage
(V)
Tolerance
J (
± 5%)
240
130
150
160
180
200
220
100
110
120
82
91
560
430
470
510
330
360
390
270
300
∗The design and specifications are subject to change without prior notice. Before ordering or using, please check the latest technical specification.


Số phần tương tự - MCH155A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH155A103C ROHM-MCH155A103C Datasheet
1Mb / 6P
   1005(0402)Size chip capacitors
MCH155A103D ROHM-MCH155A103D Datasheet
1Mb / 6P
   1005(0402)Size chip capacitors
MCH155A103J ROHM-MCH155A103J Datasheet
1Mb / 6P
   1005(0402)Size chip capacitors
MCH155A103K ROHM-MCH155A103K Datasheet
1Mb / 6P
   1005(0402)Size chip capacitors
MCH155A103Z ROHM-MCH155A103Z Datasheet
1Mb / 6P
   1005(0402)Size chip capacitors
More results

Mô tả tương tự - MCH155A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCH18 ROHM-MCH18 Datasheet
132Kb / 6P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH02 ROHM-MCH02 Datasheet
78Kb / 7P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH43 ROHM-MCH43 Datasheet
156Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH155A151JK ROHM-MCH155A151JK Datasheet
123Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH55 ROHM-MCH55 Datasheet
185Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH185A221JK ROHM-MCH185A221JK Datasheet
132Kb / 10P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH03 ROHM-MCH03 Datasheet
215Kb / 13P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
MCH31 ROHM-MCH31 Datasheet
229Kb / 11P
   Multi-layer ceramic chip capacitors
logo
SAMWHA ELECTRIC
CS0603C0G104B6R3NRA SAMWHA-CS0603C0G104B6R3NRA Datasheet
774Kb / 14P
   Multi Layer Ceramic Capacitors
logo
Central Technologies
CTLL1608FH CT-CTLL1608FH Datasheet
482Kb / 1P
   Multi-layer Chip Inductors - Ceramic
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com