công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC06XS4200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC06XS4200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 24 V, 6.0 mOhm High Side Switch
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC06XS4200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC06XS4200 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC06XS4200 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC06XS4200 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC06XS4200 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Protection
Protection
Detect
Shut Down
Auto Retry
Status
Reporting
Short-circuit
Over-temperature
Over-current
Over-voltage
Under-voltage
Open Load Detect
Load Shorted to
Battery
Performance
Parametric
Typical Values
# of Outputs
2
R
DS(ON) @ 25 °C
Dual 6 mΩ
Operating Voltage
8 to 36 V
Extended Operating Range
6 to 58 V
Peak Current
90 A
ESD
± 8.0 kV power I/Os
± 2.0 kV digital I/Os
Ambient Operating Temperature (T
A)
- 40 °C < T
A < 125 °C
Junction Operating Temperature (T
J)
- 40 °C < T
J < 150 °C
• Does your application require high lifetime expectancy (over 30,000 hrs) or 1.5 million km?
• Do you need to improve your application robustness with respect to wear out mechanisms?
• Do you have a need to drive higher nominal and transient voltages?
• Do you have a need to drive higher nominal load currents?
• Does your system require Fail-safe operation?
• Do you need pulse-width modulation (PWM) for load protection/control and efficiency?
• Do you need a device that can report Diagnostics (opens, shorts, over current, over temperature,
etc.)?
• Do you have a need to reduce cost, size, weight and improve efficiency?
Questions


Số phần tương tự - MC06XS4200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
MC06XS4200 NXP-MC06XS4200 Datasheet
1Mb / 69P
   Dual 24 V, 6.0 mOhm high-side switch
Rev. 5.0, 5/2018
More results

Mô tả tương tự - MC06XS4200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
06XS4200 FREESCALE-06XS4200 Datasheet
2Mb / 61P
   Dual 24 V 6.0 mOhm High Side Switch
logo
NXP Semiconductors
MC06XS4200 NXP-MC06XS4200 Datasheet
1Mb / 69P
   Dual 24 V, 6.0 mOhm high-side switch
Rev. 5.0, 5/2018
MC06XSD200 NXP-MC06XSD200 Datasheet
3Mb / 59P
   Dual 6.0 mOhm High Side Switch
Rev. 3.0, 12/2013
logo
Freescale Semiconductor...
06XSD200 FREESCALE-06XSD200 Datasheet
1Mb / 60P
   Dual 6.0 mOhm High Side Switch
MC10XS4200 FREESCALE-MC10XS4200 Datasheet
1Mb / 60P
   Dual 24 V, 10 mOhm High Side Switch
logo
NXP Semiconductors
MC22XSD200 NXP-MC22XSD200 Datasheet
1Mb / 58P
   Dual 24 V, 22 mOhm high-side switch
Rev. 2.0, 8/2016
MC10XS4200 NXP-MC10XS4200 Datasheet
2Mb / 71P
   Dual 24 V, 10 mOhm high-side switch
Rev. 8, 3/2022
logo
Freescale Semiconductor...
MC20XS4200 FREESCALE-MC20XS4200 Datasheet
1Mb / 60P
   Dual 24 V, 20 mOhm High Side Switch
logo
NXP Semiconductors
MC50XSD200 NXP-MC50XSD200 Datasheet
1Mb / 58P
   Dual 24 V, 50 mOhm high-side switch
Rev. 2.0, 8/2016
MC50XS4200 NXP-MC50XS4200 Datasheet
1Mb / 66P
   Dual 24 V, 50 mOhm high-side switch
Rev. 5.0, 6/2018
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com