công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM312FVB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện SM312FVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  MINI-BEAM dc-Voltage Series
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

SM312FVB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SM312FVB Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SM312FVB Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers SM312FVB Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers SM312FVB Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers SM312FVB Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers SM312FVB Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Dimensions
Models with suffix E, EL, EPD, R, RL, RPD, LV, LVAG, LP, D, C, C2, CV, CV2,
CVG, CV2G, CVB, and CV2B
Models with suffix DBZ and W
3.2 mm (0.13”)
12.2 mm (0.48”)
3 mm dia Clearance (2)
M18 × 1 × 15 mm Thread
(Mounting nut supplied)
27.4 mm (1.08”)
53.3 mm (2.10”)
19.1 mm (0.75”)
Mounting peg
(6.3 mm dia × 2.5 mm)
2 m (6.5’) Cable
30.7 mm
(1.21”)
24.1 mm
(0.95”)
3 mm dia Clearance (2)
Bezel
18.0 mm (0.71”)
13.2 mm (0.52”)
39.1 mm
(1.54”)
Models with suffix F, FV, FVB, and FVG
Models with suffix FP, FPB, FPG, and FPH
M18 x 1 x 19 mm Thread
(Mounting Nut Supplied)
57.5 mm (2.27")
31.2 mm (1.23")
Fiber Optic Fitting
3.2 mm (0.13”)
12.2 mm (0.48”)
3 mm dia clearance (2)
Fiber
Optic
Fitting
22.3 mm
(0.88”)
16.2 mm
(0.64”)
42.1 mm
(1.66”)
19.1 mm
(0.75”)
Mounting Peg
(6.3 mm dia × 2.5 mm)
2 m (6.5’) Cable
30.7 mm
(1.21”)
24.1 mm
(0.95”)
QD Models
Sensor Features
20.0 mm
(0.79”)
12 mm Thread
Quick-disconnect
Gain (Sensitivity) Adjustment Screw
Alignment Indicator Device (AID)*
Light/Dark Operate Select Switch
Clockwise: Light Operate
(outputs conduct when sensing
light is received).
Counterclockwise: Dark Operate
(outputs conduct when sensing
light is not received).
*U.S. Patent no. 4356393
MINI-BEAM dc-Voltage Series
2
www.bannerengineering.com - tel: 763-544-3164
P/N 69943 rev. C


Số phần tương tự - SM312FVB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM312FVB ETC2-SM312FVB Datasheet
607Kb / 6P
   MINI-BEAM dc-Voltage Series
SM312FVB ETC2-SM312FVB Datasheet
3Mb / 3P
   Self-contained photoelectric sensors
SM312FVB ETC2-SM312FVB Datasheet
607Kb / 6P
   MINI-BEAM dc-Voltage Series
logo
Banner Engineering Corp...
SM312FVB BANNER-SM312FVB Datasheet
582Kb / 10P
   DC Voltage Series
More results

Mô tả tương tự - SM312FVB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SM312LVMHS ETC2-SM312LVMHS Datasheet
607Kb / 6P
   MINI-BEAM dc-Voltage Series
SM312CV ETC2-SM312CV Datasheet
607Kb / 6P
   MINI-BEAM dc-Voltage Series
SM312CV-V01 ETC-SM312CV-V01 Datasheet
1Mb / 14P
   MINI-BEAM® DC Voltage Series Sensor
logo
Banner Engineering Corp...
SME312 BANNER-SME312 Datasheet
1Mb / 13P
   MINI-BEAM SME312 Expert Series
logo
Ledil, Inc.
C13253 LEDIL-C13253_18 Datasheet
5Mb / 11P
   Mini reflector with ~60째 wide beam
CA13636 LEDIL-CA13636 Datasheet
3Mb / 7P
   Mini reflector with ~72째 wide beam.
logo
Premier Magnetics, Inc.
S3AS050520 PMI-S3AS050520 Datasheet
67Kb / 7P
   MINI DC/DC CONVERTERS
logo
List of Unclassifed Man...
DL40 ETC2-DL40 Datasheet
89Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
logo
OSRAM GmbH
SFH-4451 OSRAM-SFH-4451 Datasheet
728Kb / 13P
   Narrow beam LED in Mini MIDLED package
logo
List of Unclassifed Man...
DL50 ETC2-DL50 Datasheet
92Kb / 2P
   MINI THROUGH BEAM SENSOR with separate amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com