công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STFI26NM60N bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STFI26NM60N
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 600 V, 0.135, 20 A MDmesh II Power MOSFET in PAKFP package
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STFI26NM60N bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STFI26NM60N Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STFI26NM60N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
Package mechanical data
STFI26NM60N
10/12
Doc ID 022495 Rev 2
Figure 20.
I2PAKFP (TO-281) drawing
Table 9.
I2PAKFP (TO-281) mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.40
-
4.60
B2.50
2.70
D2.50
2.75
D1
0.65
0.85
E0.45
0.70
F0.75
1.00
F1
1.20
G4.95
5.20
H
10.00
10.40
L1
21.00
23.00
L2
13.20
14.10
L3
10.55
10.85
L4
2.70
3.20
L5
0.85
1.25
L6
7.30
7.50


Số phần tương tự - STFI26NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFI26N60M2 STMICROELECTRONICS-STFI26N60M2 Datasheet
434Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.14 廓 typ., 20 A MDmesh??M2 Power MOSFETs in TO-220FP and I짼PAKFP packages
July 2015 Rev 2
More results

Mô tả tương tự - STFI26NM60N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STFI34NM60N STMICROELECTRONICS-STFI34NM60N Datasheet
851Kb / 1P
   N-channel 600 V, 0.092, 31.5 A MDmesh II Power MOSFET in a PAKFP package
STF26NM60N-H STMICROELECTRONICS-STF26NM60N-H Datasheet
707Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.135 ?? 20 A MDmesh??II Power MOSFET in TO-220FP
January 2010 Rev 1
STW26NM60N-H STMICROELECTRONICS-STW26NM60N-H Datasheet
681Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.135 Ω, 20 A TO-247 MDmesh™ II Power MOSFET
October 2009
STFI13NM60N STMICROELECTRONICS-STFI13NM60N Datasheet
782Kb / 12P
   N-channel 600 V, 0.28 廓, 11 A MDmesh??II Power MOSFET in I짼PAKFP package
May 2012 Rev 4
STD3NM60N STMICROELECTRONICS-STD3NM60N Datasheet
909Kb / 15P
   N-channel 600 V, 1.6 廓, 3.3 A, MDmesh??II Power MOSFET in DPAK package
STB24NM60N STMICROELECTRONICS-STB24NM60N Datasheet
899Kb / 15P
   N-channel 600 V, 0.168, 17 A MDmesh II Power MOSFET
February 2011 Rev 1
STFI11N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STFI11N60M2-EP Datasheet
303Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.550 Ω typ., 7.5 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in an I²PAKFP package
DS11601 - Rev 3 - May 2018
STP26NM60N STMICROELECTRONICS-STP26NM60N Datasheet
1Mb / 24P
   N-channel 600 V, 0.135 廓 typ., 20 A MDmesh??II Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP and TO-247 packages
STW48NM60N STMICROELECTRONICS-STW48NM60N Datasheet
717Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.055 廓 typ., 44 A MDmesh??II Power MOSFET in a TO-247 package
STW62NM60N STMICROELECTRONICS-STW62NM60N Datasheet
793Kb / 13P
   N-channel 600 V, 0.04 廓 typ., 65 A, MDmesh??II Power MOSFET in a TO-247 package
December 2012 Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com