công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMDA24C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Protek Devices

tên linh kiện SMDA24C
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PROTEC [Protek Devices]
Trang chủ  http://www.protekdevices.com
Logo PROTEC - Protek Devices

SMDA24C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Protek Devices

  SMDA24C Datasheet HTML 1Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 2Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 3Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 4Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 5Page - Protek Devices SMDA24C Datasheet HTML 6Page - Protek Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Only One Name Means ProTek’Tion™
www.protekdevices.com
05031.R11 10/12
Page 2
SMDA03 - SMDA36C
TYPICAL DEVICE ChARACTERISTICS
MAXIMUM RATINGS @ 25°C Unless otherwise Specified
PARAMETER
SYMBoL
VALUE
UNITS
Operating Temperature
T
L
-55 to 150
°C
Storage Temperature
T
STG
-55 to 150
°C
Peak Pulse Power (tp = 8/20µs) - See Figure 1
P
PP
500
Watts
Forward Voltage @ 100mA, 300µs - Square Wave (See Note 1)
V
F
1.5
Volts
NoTE
1. Only applies to unidirectional devices.
ELECTRICAL ChARACTERISTICS PER LINE @ 25°C Unless otherwise Specified
PART
NUMBER
(Note 1)
DEVICE
MARkING
RATED
STAND-oFF
VoLTAGE
V
WM
VoLTS
MINIMUM
BREAkDoWN
VoLTAGE
@1mA
V
(BR)
VoLTS
MAXIMUM
CLAMPING
VoLTAGE
(Fig. 2)
@I
P = 1A
V
C
VoLTS
MAXIMUM
CLAMPING
VoLTAGE
(Fig. 2)
@I
P = 5A
V
C
VoLTS
MAXIMUM
CURRENT
I
PP
@ 8/20µs
AMPS
MAXIMUM
LEAkAGE
CURRENT
@V
WM
I
D
µA
MAXIMUM
CAPACITANCE
@0V, 1Mhz
C
pF
SMDA03
SDL
3.3
4.0
6.5
7.0
43.0
125
800
SMDA03C
SDM
3.3
4.5
7.0
9.0
43.0
125
450
SMDA05
SDA
5.0
6.0
9.8
10.0
40.0
20
550
SMDA05C
SDB
5.0
6.0
9.8
10.0
40.0
20
308
SMDA08
SDJ
8.0
8.5
13.4
14.0
27.0
10
500
SMDA08C
SDK
8.0
8.5
13.4
14.0
27.0
10
300
SMDA12
SDC
12.0
13.3
19.0
22.0
20.0
1
185
SMDA12C
SDD
12.0
13.3
19.0
22.0
20.0
1
105
SMDA15
SDE
15.0
16.7
24.0
27.0
15.0
1
140
SMDA15C
SDF
15.0
16.7
24.0
27.0
15.0
1
80
SMDA24
SDG
24.0
26.7
43.0
45.0
12.0
1
88
SMDA24C
SDH
24.0
26.7
43.0
45.0
12.0
1
50
SMDA36
SDN
36.0
40.0
51.0
65.0
8.0
1
80
SMDA36C
SDP
36.0
40.0
51.0
65.0
8.0
1
45
NoTES
1. Part numbers with a “C” suffix are bidirectional devices, i.e., SMDA03C.


Số phần tương tự - SMDA24C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Semtech Corporation
SMDA24C SEMTECH-SMDA24C Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA24C MCC-SMDA24C Datasheet
143Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Microsemi Corporation
SMDA24C MICROSEMI-SMDA24C Datasheet
103Kb / 2P
   TVSarray Series
logo
Protek Devices
SMDA24C PROTEC-SMDA24C Datasheet
84Kb / 4P
   STANDARD CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
Semtech Corporation
SMDA24C SEMTECH-SMDA24C Datasheet
167Kb / 7P
   Bidirectional TVS Array for Protection of Four Lines
More results

Mô tả tương tự - SMDA24C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
TSMDA05CM PROTEC-TSMDA05CM_11 Datasheet
500Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CM PROTEC-SMDA05CM_12 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1603 PROTEC-SM1603_12 Datasheet
639Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CN-5 PROTEC-SMDA05CN-5_11 Datasheet
507Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CN-5 PROTEC-SMDA05CN-5_12 Datasheet
509Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA36C-LF PROTEC-SMDA36C-LF Datasheet
697Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA15C-LF-T7 PROTEC-SMDA15C-LF-T7 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SM1603 PROTEC-SM1603 Datasheet
636Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA05CM PROTEC-SMDA05CM_11 Datasheet
511Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
SMDA03 PROTEC-SMDA03_12 Datasheet
512Kb / 6P
   500 WATT MULTI-LINE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com