công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5232IPAGT bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5232IPAGT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5232IPAGT bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5232IPAGT Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5232IPAGT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
www.ti.com
AC CHARACTERISTICS
ADS5232
SBAS294A – JUNE 2004 – REVISED MARCH 2006
T
MIN = –40°C and TMAX = +85°C. Typical values are at TA = +25°C, clock frequency = maximum specified, 50% clock duty
cycle, AVDD = 3.3V, VDRV = 3.3V, –1dBFS, I
SET = 56.2kΩ, and internal voltage reference, unless otherwise noted.
ADS5242
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
DYNAMIC CHARACTERISTICS
fIN = 5MHz
75
86
dBc
SFDR Spurious-Free Dynamic Range
fIN = 32.5MHz
85
dBc
fIN = 70MHz
83
dBc
fIN = 5MHz
82
92
dBc
HD2 2nd-Order Harmonic Distortion
fIN = 32.5MHz
87
dBc
fIN = 70MHz
85
dBc
fIN = 5MHz
75
86
dBc
HD3 3rd-Order Harmonic Distortion
fIN = 32.5MHz
85
dBc
fIN = 70MHz
83
dBc
fIN = 5MHz
68
70.7
dBFS
SNR Signal-to-Noise Ratio
fIN = 32.5MHz
69.5
dBFS
fIN = 70MHz
67.5
dBFS
fIN = 5MHz
67.5
70.3
dBFS
SINAD Signal-to-Noise and Distortion
fIN = 32.5MHz
69
dBFS
fIN = 70MHz
67
dBFS
5MHz Full-Scale Signal Applied to 1 Channel;
Crosstalk
–85
dBc
Measurement Taken on the Channel with No Input Signal
f1 = 4MHz at –7dBFS
Two-Tone, Third-Order
IMD3
90.9
dBFS
Intermodulation Distortion
f2 = 5MHz at –7dBFS
6
Submit Documentation Feedback


Số phần tương tự - ADS5232IPAGT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5232IPAGT TI-ADS5232IPAGT Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5232IPAGTG4 TI-ADS5232IPAGTG4 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
More results

Mô tả tương tự - ADS5232IPAGT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS5232 TI-ADS5232 Datasheet
742Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5221 TI-ADS5221 Datasheet
367Kb / 19P
[Old version datasheet]   12-Bit, 65MSPS Sampling, 3.3V ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS5237 TI-ADS5237 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 10-Bit, 65MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5231 BURR-BROWN-ADS5231 Datasheet
571Kb / 26P
   Dual, 12-Bit, 40MSPS, 3.3V Analog-to-Digital Converter
ADS5220 BURR-BROWN-ADS5220 Datasheet
433Kb / 20P
   12-Bit, 40MSPS Sampling, 3.3V ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
DAC2932 BURR-BROWN-DAC2932 Datasheet
343Kb / 24P
   DUAL 12-BIT 40MSPS DIGITAL TO ANALOG CONVERTER
logo
Texas Instruments
DAC2902 TI-DAC2902_15 Datasheet
979Kb / 23P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC2902 TI1-DAC2902 Datasheet
766Kb / 22P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 125MSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC2932 TI1-DAC2932 Datasheet
829Kb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 12-Bit, 40MSPS Digital-to-analog Converter
ADS5402 TI-ADS5402 Datasheet
575Kb / 40P
[Old version datasheet]   Dual 12-Bit 800Msps Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com