công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5271 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS5271
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-Channel, 12-Bit, 50MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS5271 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5271_14 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5271_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 32 page
background image
ADCLK
6X ADCLK
SERIAL DATA
1X ADCLK
LCLK
P
LCLK
N
OUT
P
OUT
N
ADCLK
P
ADCLK
N
Sample n data
Input
t
PROP
t
D(A)
Sample n
Sample n + 6
D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D0 D1 D2
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
D11
D10
1
t
SAMPLE
t
S
2
D11
D10
D1
D0
6.5 Clock Cycles
NOTE: Serial data bit format shown in LSB first mode.
t
1
t
3
t
5
t
6
t
4
t
7
t
8
t
2
AVDD (3V to 3.6V)
LVDD (3V to 3.6V)
Device Ready
For ADC Operation
Device Ready
For ADC Operation
Device Ready
For Serial Register Write
Start of Clock
AVDD
LVDD
RESET
CS
ADCLK
NOTE: 10
µs < t
1 < 50ms; 10µs < t2 < 50ms; −10ms < t3 < 10ms; t4 > 10ms; t5 > 100ns; t6 > 100ns; t7 > 10ms; and t8 > 100µs.
ADS5271
SBAS313C – JUNE 2004 – REVISED JANUARY 2009...................................................................................................................................................... www.ti.com
LVDS TIMING DIAGRAM (PER ADC CHANNEL)
RECOMMENDED POWER-UP SEQUENCING AND RESET TIMING
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS5271


Số phần tương tự - ADS5271_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5271IPFP BURR-BROWN-ADS5271IPFP Datasheet
537Kb / 19P
   8-Channel, 12-Bit, 50MSPS ADC with Serial LVDS Interface
ADS5271IPFPT BURR-BROWN-ADS5271IPFPT Datasheet
537Kb / 19P
   8-Channel, 12-Bit, 50MSPS ADC with Serial LVDS Interface
More results

Mô tả tương tự - ADS5271_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS5271 BURR-BROWN-ADS5271 Datasheet
537Kb / 19P
   8-Channel, 12-Bit, 50MSPS ADC with Serial LVDS Interface
logo
Texas Instruments
ADS5242 TI-ADS5242 Datasheet
1,010Kb / 29P
[Old version datasheet]   4-Channel, 12-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5277 TI-ADS5277 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
ADS5277 TI-ADS5277_12 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   8-Channel, 10-Bit, 65MSPS Analog-to-Digital Converter with Serial LVDS Interface
logo
Burr-Brown (TI)
DAC4814 BURR-BROWN-DAC4814 Datasheet
235Kb / 12P
   Quad 12-Bit Digital-to-Analog Converter Serial Interface
DAC2814 BURR-BROWN-DAC2814 Datasheet
210Kb / 11P
   DUAL 12-BIT DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER Serial Interface
logo
Texas Instruments
ADS7828E TI-ADS7828E Datasheet
860Kb / 22P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C Interface
ADS7828 TI1-ADS7828_14 Datasheet
877Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7828 TI-ADS7828 Datasheet
290Kb / 17P
[Old version datasheet]   12-Bit, 8-Channel Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER with I2C??Interface
ADS7828-Q1 TI1-ADS7828-Q1 Datasheet
340Kb / 22P
[Old version datasheet]   12-BIT 8-CHANNEL SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER WITH I2C??INTERFACE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com