công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1208IPWRG4 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1208IPWRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1208IPWRG4 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1208IPWRG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
www.ti.com
DEVICE INFORMATION
1
2
3
4
16
15
14
13
BVDD
BGND
MCLK
MCLK
12
11
10
9
MDATA
MDATA
M0
M1
ADS1208
(TOP VIEW)
IOUT
IADJ
AVDD
V
IN+
V
IN
AGND
REFIN
REFOUT
5
6
7
8
ADS1208
SBAS348A – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2005
16-LEAD TSSOP PACKAGE
Table 1. TERMINAL FUNCTIONS
PIN
DESCRIPTION
NO.
NAME
1
IOUT
Current output for sensor
2
IADJ
Output current adjustment
3
AVDD
Analog supply
4
VIN+
Positive input
5
VIN–
Negative input
6
AGND
Analog ground
7
REFIN
Reference input
8
REFOUT
Reference output
9
M1
Mode selection input
10
M0
Mode selection input
11
MDATA
Inverted data output
12
MDATA
Noninverted data output
13
MCLK
Inverted clock output (Modes 0, 1); Clock input (Mode 3)
14
MCLK
Noninverted clock output
15
BGND
Digital interface ground
16
BVDD
Digital interface supply (2.7V to 5.5V)
7


Số phần tương tự - ADS1208IPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1208IPWRG4 BURR-BROWN-ADS1208IPWRG4 Datasheet
381Kb / 22P
   2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements
logo
Texas Instruments
ADS1208IPWRG4 TI1-ADS1208IPWRG4 Datasheet
309Kb / 23P
[Old version datasheet]   2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements
More results

Mô tả tương tự - ADS1208IPWRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1208 BURR-BROWN-ADS1208 Datasheet
381Kb / 22P
   2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements
logo
Texas Instruments
ADS1208 TI1-ADS1208 Datasheet
309Kb / 23P
[Old version datasheet]   2nd-Order Delta-Sigma Modulator with Excitation for Hall Elements
logo
Burr-Brown (TI)
AMC1210 BURR-BROWN-AMC1210 Datasheet
999Kb / 47P
   Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta-Sigma Modulator
logo
Texas Instruments
AMC1210 TI1-AMC1210_14 Datasheet
1Mb / 54P
[Old version datasheet]   Quad Digital Filter for 2nd-Order Delta-Sigma Modulator
AMC1203 TI-AMC1203_15 Datasheet
990Kb / 29P
[Old version datasheet]   1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated Delta-Sigma Modulator
AMC1203 TI-AMC1203 Datasheet
695Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Isolated Delta-Sigma Modulator
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1202 BURR-BROWN-ADS1202 Datasheet
311Kb / 21P
   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
logo
Texas Instruments
ADS1202 TI1-ADS1202_14 Datasheet
890Kb / 26P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202 TI1-ADS1202 Datasheet
502Kb / 24P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
ADS1202IPWRG4 TI-ADS1202IPWRG4 Datasheet
875Kb / 25P
[Old version datasheet]   Motor Control Current Shunt 1-Bit, 10MHz, 2nd-Order, Delta-Sigma Modulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com