công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1203IPWR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS1203IPWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Resolution 14-Bit Linearity 짹250mV Input Range with Single 5V Supply
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1203IPWR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1203IPWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS1203IPWR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 34 page
background image
ADS1203
SBAS318C − JUNE 2004 − REVISED JANUARY 2008
www.ti.com
9
TYPICAL CHARACTERISTICS
AVDD = BVDD = +5V or VDD = +5V, VIN+ = −250mV to +250mV, VIN− = 0V, MCLK input = 20MHz, and 16-bit Sinc3 filter, with OSR = 256, unless
otherwise noted.
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
(Mode 0)
0
−320 −240
−80
−160
80
240
160
320
Differential Input Voltage (mV)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
+85
_C
−40_C
+25
_C
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
(Mode 3, MCLK = 20MHz)
0
−320 −240
−80
−160
80
240
160
320
Differential Input Voltage (mV)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
+85
_C
−40_C
+25
_C
INTEGRAL NONLINEARITY vs INPUT SIGNAL
(Mode 3, MCLK = 32MHz)
0
−320 −240
−80
−160
80
240
160
320
Differential Input Voltage (mV)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
+85
_C
−40_C
+25
_C
INTEGRAL NONLINEARITY vs TEMPERATURE
−40
−20
20
040
80
60
100
Temperature (
_C)
5
4
3
2
1
0
0.0076
0.0061
0.0046
0.0031
0.0015
0
Mode 3 (MCLK = 32MHz)
Mode 3 (MCLK = 20MHz)
Mode 0
OFFSET vs TEMPERATURE
−40
−20
20
040
80
60
100
Temperature (
_C)
0
−100
−200
−300
−400
−500
−600
−700
−800
Mode 3 (MCLK = 32MHz)
Mode 3 (MCLK = 20MHz)
Mode 0
OFFSET vs POWER SUPPLY
4.5
4.6
4.9
5
4.7
4.8
5.1
5.4
5.3
5.2
5.5
Power Supply (V)
0
−100
−200
−300
−400
−500
−600
−700
−800
Mode 3 (MCLK = 32MHz)
Mode 3 (MCLK = 20MHz)
Mode 0


Số phần tương tự - ADS1203IPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1203IPWR BURR-BROWN-ADS1203IPWR Datasheet
276Kb / 24P
   MOTOR CONTROL CURRENT MEASUREMENT
logo
Texas Instruments
ADS1203IPWR TI1-ADS1203IPWR Datasheet
783Kb / 33P
[Old version datasheet]   Motor control, current measurement
ADS1203IPWRG4 TI1-ADS1203IPWRG4 Datasheet
783Kb / 33P
[Old version datasheet]   Motor control, current measurement
More results

Mô tả tương tự - ADS1203IPWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1157 MAXIM-MAX1157 Datasheet
301Kb / 15P
   14-Bit, 135ksps, Single-Supply ADCs with Bipolar Analog Input Range
Rev 1; 1/03
MAX1156 MAXIM-MAX1156 Datasheet
298Kb / 15P
   14-Bit, 135ksps, Single-Supply ADCs with Bipolar Analog Input Range
19-2736; Rev 0; 1/03
MAX1142 MAXIM-MAX1142 Datasheet
1Mb / 20P
   14-Bit ADC, 200ksps, 5V Single-Supply with Reference
19-2037; Rev 0; 5/01
MAX1178 MAXIM-MAX1178 Datasheet
330Kb / 14P
   16-Bit, 135ksps, Single-Supply ADCs with Bipolar Analog Input Range
Rev 1; 8/03
MAX1179 MAXIM-MAX1179 Datasheet
329Kb / 15P
   16-Bit, 135ksps, Single-Supply ADCs with Bipolar Analog Input Range
19-2675; Rev 1; 1/03
MAX1188AEUP MAXIM-MAX1188AEUP Datasheet
336Kb / 14P
   16-Bit, 135ksps, Single-Supply ADCs with Bipolar Analog Input Range
Rev 1; 8/03
MAX1132 MAXIM-MAX1132 Datasheet
388Kb / 19P
   16-Bit ADC, 200ksps, 5V Single-Supply with Reference
19-2083; Rev 0; 8/01
MAX1132ACAP MAXIM-MAX1132ACAP Datasheet
252Kb / 19P
   16-Bit ADC, 200ksps, 5V Single-Supply with Reference
Rev 0; 8/01
MAX1177 MAXIM-MAX1177 Datasheet
293Kb / 13P
   16-Bit, 135ksps, Single-Supply ADC with 0 to 10V Input Range
Rev 0; 8/03
logo
Texas Instruments
DAC39J82 TI1-DAC39J82 Datasheet
2Mb / 144P
[Old version datasheet]   Resolution: 16-Bit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com