công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC122S625 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC122S625
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC122S625 Dual 12-Bit, 50 kSPS to 200 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC122S625 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC122S625_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC122S625_14 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 28 page
background image
ADC122S625
www.ti.com
SNAS451A – FEBRUARY 2008 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
VA = 5.0V, VREF = 2.5V, TA = +25°C, fSAMPLE = 200 kSPS, fSCLK = 6.4 MHz, fIN = 20 kHz unless otherwise stated.
SINAD vs. VREF
THD vs. VREF
Figure 19.
Figure 20.
SINAD vs. SCLK FREQUENCY
THD vs. SCLK FREQUENCY
Figure 21.
Figure 22.
SINAD vs. INPUT FREQUENCY
THD vs. INPUT FREQUENCY
Figure 23.
Figure 24.
Copyright © 2008–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADC122S625


Số phần tương tự - ADC122S625_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC122S625 TI1-ADC122S625_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Dual 12-Bit, 50 kSPS to 200 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC122S625_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC122S625 TI1-ADC122S625_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Dual 12-Bit, 50 kSPS to 200 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC122S625 NSC-ADC122S625 Datasheet
496Kb / 20P
   Dual 12-Bit, 50 kSPS to 200 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S655 TI1-ADC122S655_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Dual 12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC122S655 NSC-ADC122S655 Datasheet
498Kb / 20P
   Dual 12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S655 TI1-ADC122S655_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC122S655 Dual 12-Bit, 200 kSPS to 500 kSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC121S625 NSC-ADC121S625 Datasheet
1Mb / 20P
   12-Bit, 50 ksps to 200 ksps, Differential Input, Micro Power Sampling A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC121S625 TI1-ADC121S625_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   12-Bit, 50 ksps to 200 ksps, Differential Input, Micro Power Sampling A/D Converter
ADC128S022 TI1-ADC128S022_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI1-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT-NOPB TI1-ADC128S022CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com