công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC124S021CIMMNOPB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC124S021CIMMNOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC124S021 4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC124S021CIMMNOPB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC124S021CIMMNOPB Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
ADC124S021
www.ti.com
SNAS277F – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics
TA = +25°C, fSAMPLE = 50 ksps to 200 ksps, fSCLK = 0.8 MHz to 3.2 MHz, fIN = 39.9 kHz unless otherwise stated.
DNL - VA = 3.0V
INL - VA = 3.0V
Figure 6.
Figure 7.
DNL - VA = 5.0V
INL - VA = 5.0V
Figure 8.
Figure 9.
DNL
INL
vs.
vs.
Supply
Supply
Figure 10.
Figure 11.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: ADC124S021


Số phần tương tự - ADC124S021CIMMNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC124S021CIMM NSC-ADC124S021CIMM Datasheet
909Kb / 19P
   4 Channel, 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S021CIMM/NOPB TI1-ADC124S021CIMM/NOPB Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC124S021CIMMX NSC-ADC124S021CIMMX Datasheet
909Kb / 19P
   4 Channel, 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S021CIMMX/NOPB TI1-ADC124S021CIMMX/NOPB Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC124S021CIMMNOPB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC124S021 TI1-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022 TI1-ADC128S022_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT-NOPB TI1-ADC128S022CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S022 NSC-ADC128S022 Datasheet
848Kb / 18P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S021 TI1-ADC122S021_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC104S021 TI1-ADC104S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter
ADC128S022 TI1-ADC128S022_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   ADC128S022 8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC122S021 TI1-ADC122S021_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC122S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC124S051 TI1-ADC124S051_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC124S051 4 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 12-Bit A/D Converter
ADC084S021CIMM TI-ADC084S021CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com