công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC124S021 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADC124S021
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC124S021 4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC124S021 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADC124S021 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC124S021 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 28 page
background image
IOL
200 PA
IOH
200 PA
1.6V
To Output Pin
CL
35 pF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
Track
Hold
Power Up
Track
Hold
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
b7
b6
b5
b4
b3
b2
b1
b0
9
10
DB11 DB10 DB9
DB8
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
DB11 DB10
DB9
DB8
DB7
DIN
DOUT
Power Up
SCLK
CS
Power Down
Control register
Control register
ADC124S021
SNAS277F – MARCH 2005 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
ADC124S021 Timing Specifications (continued)
The following specifications apply for VA = +2.7V to 5.25V, GND = 0V, fSCLK = 0.8 MHz to 3.2 MHz, fSAMPLE = 50 ksps to 200
ksps, CL = 35 pF, Boldface limits apply for TA = TMIN to TMAX: all other limits TA = 25°C.
Symbol
Parameter
Conditions
Typical
Limits (1)
Units
tCL
SCLK Low Pulse Width
0.5 x tSCLK 0.3 x tSCLK
ns (min)
VA = +3.0V
1.8
Output Falling
VA = +5.0V
1.3
tDIS
CS Rising Edge to DOUT High-Impedance
20
ns (max)
VA = +3.0V
1.0
Output Rising
VA = +5.0V
1.0
Timing Diagrams
Figure 2. ADC124S021 Operational Timing Diagram
Figure 3. Timing Test Circuit
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: ADC124S021


Số phần tương tự - ADC124S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC124S021 NSC-ADC124S021 Datasheet
909Kb / 19P
   4 Channel, 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC084S051 4 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 8-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC104S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 10-Bit A/D Converter
ADC124S021 TI-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC124S101 4 Channel, 500 ksps to 1 Msps, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC124S021

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC124S021 TI1-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022 TI1-ADC128S022_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT-NOPB TI1-ADC128S022CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S022 NSC-ADC128S022 Datasheet
848Kb / 18P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC122S021 TI1-ADC122S021_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC104S021 TI1-ADC104S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 10-Bit A/D Converter
ADC128S022 TI1-ADC128S022_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   ADC128S022 8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC122S021 TI1-ADC122S021_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC122S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
ADC124S051 TI1-ADC124S051_14 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   ADC124S051 4 Channel, 200 ksps to 500 ksps, 12-Bit A/D Converter
ADC084S021CIMM TI-ADC084S021CIMM Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   ADC084S021 4-Channel, 50 ksps to 200 Ksps, 8-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com