công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC128D818 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC128D818
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC128D818 12-Bit, 8-Channel, ADC System Monitor with Temperature Sensor Internal/External Reference, and I2C Interface
Download  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC128D818 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADC128D818_14 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC128D818_14 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 41 page
background image
500.0
1.2k
1.9k
2.7k
3.4k
4.1k
CODE
-0.020
-0.060
-0.100
-0.140
-0.180
-0.220
500.0
1.2k
1.9k
2.7k
3.4k
4.1k
CODE
-0.020
-0.064
-0.108
-0.152
-0.196
-0.240
500.0
1.2k
1.9k
2.7k
3.4k
4.1k
CODE
0.023
0.014
0.004
-0.005
-0.015
-0.024
500.0
1.2k
1.9k
2.7k
3.4k
4.1k
CODE
-0.010
-0.074
-0.138
-0.202
-0.266
-0.330
ADC128D818
www.ti.com
SNAS483E – FEBRUARY 2010 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics
The following typical performance plots apply for the internal VREF = 2.56V, V+ = 3.3V, Pseudo-Differential connection,
unless otherwise specified. Boldface limits apply for TA = TJ = TMIN to TMAX; all other limits TA = TJ = 25°C.
(1)
TUE vs. Code
TUE vs. Code (External VREF = 1.25V)
Figure 2.
Figure 3.
TUE vs. Code (External VREF = 2.56V)
TUE vs. Code (External VREF = 5V, V+ = 5V)
Figure 4.
Figure 5.
INL vs. Code (External VREF = 1.25V for 1 Unit)
INL vs. Code (External VREF = 1.25V for 28 Units)
Figure 6.
Figure 7.
(1)
Timing specifications are tested at the Serial Bus Input logic levels: VIN(0) = 0.3 × V
+ for a falling edge and V
IN(1) = 0.7 × V
+ for a rising
edge if the SCL and SDA edge rates are similar.
Copyright © 2010–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: ADC128D818


Số phần tương tự - ADC128D818_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128D818 TI1-ADC128D818_15 Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   ADC System Monitor
More results

Mô tả tương tự - ADC128D818_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128D818CIMT-NOPB TI-ADC128D818CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   ADC128D818 12-Bit, 8-Channel, ADC System Monitor with Temperature Sensor, Internal/External Reference, and I2C Interface
logo
National Semiconductor ...
ADC128D818 NSC-ADC128D818 Datasheet
775Kb / 38P
   12-Bit, 8-Channel, ADC System Monitor with Temperature Sensor, Internal/External Reference, and I2C Interface
logo
Texas Instruments
ADS8028 TI1-ADS8028_14 Datasheet
849Kb / 35P
[Old version datasheet]   12-Bit, 1-MSPS, 8-Channel, SAR ADC with Internal Reference and Internal Temperature Sensor
logo
Analog Devices
AD7291 AD-AD7291_11 Datasheet
494Kb / 28P
   8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor
REV. 0
AD7291 AD-AD7291_16 Datasheet
509Kb / 29P
   8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor
AD7291 AD-AD7291 Datasheet
436Kb / 21P
   8-Channel, I2C, 12-Bit SAR ADC with Temperature Sensor
Rev. PrC
logo
Linear Technology
LTC2309 LINER-LTC2309 Datasheet
598Kb / 20P
   8-Channel, 12-Bit SAR ADC with I2C Interface
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX1253 MAXIM-MAX1253 Datasheet
439Kb / 29P
   Stand-Alone, 10-Channel, 12-Bit System Monitors with Internal Temperature Sensor and VDD Monitor
19-2838; Rev 0; 4/03
logo
Texas Instruments
TLA2528 TI1-TLA2528 Datasheet
459Kb / 36P
[Old version datasheet]   TLA2528 Small, 8-Channel, 12-Bit ADC With I2C Interface and GPIOs
ADS7138 TI1-ADS7138 Datasheet
708Kb / 75P
[Old version datasheet]   Small, 8-Channel, 12-Bit ADC With I2C Interface, GPIOs, and CRC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com