công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADC128S022CIMT bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADC128S022CIMT
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADC128S022 8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADC128S022CIMT bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button ADC128S022CIMT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADC128S022CIMT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 26 page
background image
ADC128S022
www.ti.com
SNAS334E – AUGUST 2005 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
TA = +25°C, fSAMPLE = 200 ksps, fSCLK = 3.2 MHz, fIN = 39.9 kHz unless otherwise stated.
SNR vs. Supply
THD vs. Supply
Figure 11.
Figure 12.
ENOB vs. Supply
DNL vs. VD with VA = 5.0 V
Figure 13.
Figure 14.
INL vs. VD with VA = 5.0 V
DNL vs. SCLK Duty Cycle
Figure 15.
Figure 16.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: ADC128S022


Số phần tương tự - ADC128S022CIMT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
ADC128S022CIMT NSC-ADC128S022CIMT Datasheet
848Kb / 18P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC128S022CIMT TI1-ADC128S022CIMT Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT TI1-ADC128S022CIMT Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT-NOPB TI1-ADC128S022CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT/NOPB TI1-ADC128S022CIMT/NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
More results

Mô tả tương tự - ADC128S022CIMT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADC128S022 TI1-ADC128S022_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S022CIMT-NOPB TI1-ADC128S022CIMT-NOPB Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC128S022 NSC-ADC128S022 Datasheet
848Kb / 18P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 12-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC088S022 TI1-ADC088S022_14 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   8-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter
logo
National Semiconductor ...
ADC088S022 NSC-ADC088S022 Datasheet
804Kb / 17P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 8-Bit A/D Converter
ADC088S022 NSC-ADC088S022_06 Datasheet
824Kb / 17P
   8-Channel, 50 kSPS to 200 kSPS, 8-Bit A/D Converter
logo
Texas Instruments
ADC124S021 TI1-ADC124S021 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   4-Channel, 50 ksps to 200 ksps, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052 TI1-ADC128S052_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC128S052CIMT TI1-ADC128S052CIMT Datasheet
1Mb / 25P
[Old version datasheet]   8-Channel, 200 kSPS to 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter
ADC122S021 TI1-ADC122S021_15 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   2 Channel, 50 ksps to 200 ksps 12-Bit A/D Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com