công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS804U1K bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS804U1K
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS804U1K bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS804U1K Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS804U1K Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 18 page
background image
ADS804
7
SBAS068B
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
At TA = full specified temperature range, VS = +5V, specified single-ended input range = 1.5V to 3.5V, and sampling rate = 10MHz, unless otherwise specified.
185
180
175
170
POWER DISSIPATION vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
100
75
Temperature (°C)
800
600
400
200
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM (DC INPUT)
N – 2N – 1
N
N + 1
N + 2
Code
800
600
400
200
0
OUTPUT NOISE HISTOGRAM
(DC Input, V
IN = 5Vp-p Range)
N – 2N – 1
N
N + 1
N + 2
Code


Số phần tương tự - ADS804U1K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS804U BURR-BROWN-ADS804U Datasheet
260Kb / 12P
   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS804U TI1-ADS804U Datasheet
811Kb / 17P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS804U/1K TI1-ADS804U/1K Datasheet
811Kb / 17P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS804U1K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADC603 BURR-BROWN-ADC603 Datasheet
798Kb / 18P
   12-Bit 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS802 BURR-BROWN-ADS802 Datasheet
346Kb / 17P
   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS804 BURR-BROWN-ADS804 Datasheet
260Kb / 12P
   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO808 BURR-BROWN-ISO808 Datasheet
171Kb / 7P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS803 BURR-BROWN-ADS803 Datasheet
255Kb / 12P
   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO806 BURR-BROWN-ISO806 Datasheet
147Kb / 12P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS805 TI1-ADS805 Datasheet
866Kb / 20P
[Old version datasheet]   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS803 TI1-ADS803_14 Datasheet
799Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS800 TI1-ADS800 Datasheet
958Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS801 BURR-BROWN-ADS801 Datasheet
279Kb / 13P
   12-Bit, 25MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com