công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS805U1K bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS805U1K
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS805U1K bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS805U1K Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS805U1K Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 20 page
background image
ADS805
6
SBAS073B
www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISITCS (Cont.)
At TA = full specified temperature range, VS = +5V, specified single-ended input range = 1.5V to 3.5V, and sampling rate = 20MHz, unless otherwise specified.
DYNAMIC PERFORMANCE vs INPUT FREQUENCY
85
80
75
70
65
60
0.1
1
Frequency (MHz)
10
SFDR
SNR
0.6
0.4
0.2
0
DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR
vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (
°C)
f
IN = 9.8MHz
f
IN = 500kHz
85
80
75
70
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE
vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
100
75
Temperature (
°C)
f
IN = 500kHz
f
IN = 9.8MHz
72
70
68
66
64
SIGNAL-TO-NOISE RATIO vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (°C)
f
IN = 9.8MHz
f
IN = 500kHz
72
70
68
66
64
SIGNAL-TO-(NOISE + DISTORTION)
vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
75
100
Temperature (
°C)
f
IN = 9.8MHz
f
IN = 500kHz
305
300
295
290
POWER DISSIPATION vs TEMPERATURE
–50
–25
0
25
50
100
75
Temperature (°C)


Số phần tương tự - ADS805U1K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS805U BURR-BROWN-ADS805U Datasheet
260Kb / 12P
   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS805U TI1-ADS805U Datasheet
868Kb / 19P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS805U/1K TI1-ADS805U/1K Datasheet
868Kb / 19P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS805U1K

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS805 BURR-BROWN-ADS805 Datasheet
260Kb / 12P
   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS820 TI1-ADS820 Datasheet
418Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS820 BURR-BROWN-ADS820 Datasheet
295Kb / 14P
   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO808 BURR-BROWN-ISO808 Datasheet
171Kb / 7P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS803 BURR-BROWN-ADS803 Datasheet
255Kb / 12P
   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO806 BURR-BROWN-ISO806 Datasheet
147Kb / 12P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS803 TI1-ADS803_14 Datasheet
799Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS800 TI1-ADS800 Datasheet
958Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS801 BURR-BROWN-ADS801 Datasheet
279Kb / 13P
   12-Bit, 25MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS804 TI1-ADS804_14 Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com