công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS805EG4 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS805EG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS805EG4 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  ADS805EG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS805EG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
ADS805
4
SBAS073B
www.ti.com
6 Clock Cycles
Data Invalid
t
D
t
L
t
H
t
CONV
N – 6N – 5N – 4N – 3N – 2N – 1
N
N + 1
Data Out
Clock
Analog In
N
t
2
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
N + 6
N + 7
t
1
PIN CONFIGURATION
PIN
DESIGNATOR
DESCRIPTION
1
OVR
Over-Range Indicator
2
B1
Data Bit 1 (D11) (MSB)
3
B2
Data Bit 2 (D10)
4
B3
Data Bit 3 (D9)
5
B4
Data Bit 4 (D8)
6
B5
Data Bit 5 (D7)
7
B6
Data Bit 6 (D6)
8
B7
Data Bit 7 (D5)
9
B8
Data Bit 8 (D4)
10
B9
Data Bit 9 (D3)
11
B10
Data Bit 10 (D2)
12
B11
Data Bit 11 (D1)
13
B12
Data Bit 12 (D0) (LSB)
14
CLK
Convert Clock Input
15
OE
Output Enable. H = High Impedance State.
L = LOW or floating, normal operation
(internal pull-down resistor).
16
+VS
+5V Supply
17
GND
Ground
18
SEL
Input Range Select
19
VREF
Reference Voltage Select
20
REFB
Bottom Reference
21
CM
Common-Mode Voltage
22
REFT
Top Reference
23
IN
Complementary Analog Input
24
GND
Ground
25
IN
Analog Input (+)
26
GND
Ground
27
+VS
+5V Supply
28
VDRV
Output Driver Voltage
PIN DESCRIPTIONS
TIMING DIAGRAM
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
tCONV
Convert Clock Period
50
100
µsns
tL
Clock Pulse LOW
24
25
ns
tH
Clock Pulse HIGH
24
25
ns
tD
Aperture Delay
3
ns
t1
Data Hold Time, CL = 0pF
3.9
ns
t2
New Data Delay Time, CL = 15pF max
12
ns
Top View
SSOP
OVR
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
CLK
VDRV
+V
S
GND
IN
GND
IN
REFT
CM
REFB
V
REF
SEL
GND
+V
S
OE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
ADS805


Số phần tương tự - ADS805EG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS805EG4 TI1-ADS805EG4 Datasheet
868Kb / 19P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS805EG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS805 BURR-BROWN-ADS805 Datasheet
260Kb / 12P
   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS820 TI1-ADS820 Datasheet
418Kb / 21P
[Old version datasheet]   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS820 BURR-BROWN-ADS820 Datasheet
295Kb / 14P
   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO808 BURR-BROWN-ISO808 Datasheet
171Kb / 7P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS803 BURR-BROWN-ADS803 Datasheet
255Kb / 12P
   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ISO806 BURR-BROWN-ISO806 Datasheet
147Kb / 12P
   Isolated 12-Bit Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS803 TI1-ADS803_14 Datasheet
799Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 5MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS800 TI1-ADS800 Datasheet
958Kb / 23P
[Old version datasheet]   12-Bit, 40MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS801 BURR-BROWN-ADS801 Datasheet
279Kb / 13P
   12-Bit, 25MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS804 TI1-ADS804_14 Datasheet
809Kb / 18P
[Old version datasheet]   12-Bit, 10MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com