công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS820U bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS820U
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS820U bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button ADS820U Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS820U Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
www.ti.com
ADS820
8
SBAS037B
TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.)
At TA = +25°C, VS = +5V, Sampling Rate = 20MHz, with a 50% duty cycle clock having a 2ns rise/fall time, unless otherwise noted.
GAIN ERROR vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
–0.05
–0.55
–1.05
–1.55
–50
–25
0
25
50
75
100
OFFSET ERROR vs TEMPERATURE
Temperature (
°C)
–1.75
–2.0
–2.25
–2.50
–50
–25
0
25
50
75
100
TRACK-MODE SMALL-SIGNAL INPUT BANDWIDTH
Frequency (Hz)
10k
1
0
–1
–2
–3
–4
–5
100k
1M
10M
100M
1G
OUTPUT NOISE HISTOGRAM (NO SIGNAL)
1.2M
1M
0.8M
0.6M
0.4M
0.2M
0.0
Code
N – 2N – 1
N
N + 1
N + 2


Số phần tương tự - ADS820U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS820U BURR-BROWN-ADS820U Datasheet
295Kb / 14P
   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS820U TI1-ADS820U Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS820UG4 TI1-ADS820UG4 Datasheet
409Kb / 20P
[Old version datasheet]   ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS820U

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS820 BURR-BROWN-ADS820 Datasheet
295Kb / 14P
   10-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS805 BURR-BROWN-ADS805 Datasheet
260Kb / 12P
   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS805 TI1-ADS805 Datasheet
866Kb / 20P
[Old version datasheet]   12-Bit, 20MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS901 BURR-BROWN-ADS901 Datasheet
174Kb / 11P
   10-Bit, 20MHz, 3V Supply ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS900 TI-ADS900_V01 Datasheet
342Kb / 15P
[Old version datasheet]   10-Bit, 20MHz, 3V Supply ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS900 BURR-BROWN-ADS900 Datasheet
219Kb / 12P
   10-Bit, 20MHz, 3V Supply ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS901 TI1-ADS901_14 Datasheet
254Kb / 14P
[Old version datasheet]   10-Bit, 20MHz, 3V Supply ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS902 BURR-BROWN-ADS902 Datasheet
149Kb / 11P
   10-Bit, 30MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS823 TI-ADS823 Datasheet
334Kb / 16P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS823 TI1-ADS823_14 Datasheet
876Kb / 20P
[Old version datasheet]   10-Bit, 60MHz Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com