công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS1211 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS1211
Giải thích chi tiết về linh kiện  24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS1211 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button ADS1211 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS1211 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 51 page
background image
ADS1210, ADS1211
7
SBAS034B
www.ti.com
TYPICAL PERFORMANCE CURVES
At TA = +25°C, AVDD = DVDD = +5V, fXIN = 10MHz, programmable gain amplifier setting of 1, Turbo Mode Rate of one, REFOUT disabled, VBIAS disabled, and external
2.5V reference, unless otherwise noted.
RMS NOISE vs INPUT VOLTAGE LEVEL
(60Hz Data Rate)
Analog Input Differential Voltage (V)
–5.0 –4.0 –3.0 –2.0 –1.0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
24
22
20
18
16
14
12
EFFECTIVE RESOLUTION vs DATA RATE
(2.5MHz Clock)
Data Rate (Hz)
1
10
100
1k
Turbo 1
Turbo 2
Turbo 4
Turbo 8
Turbo 16
24
22
20
18
16
14
12
EFFECTIVE RESOLUTION vs DATA RATE
(5MHz Clock)
Data Rate (Hz)
10
100
1k
Turbo 1
Turbo 2
Turbo 4
Turbo 8
Turbo 16
EFFECTIVE RESOLUTION vs DATA RATE
(10MHz Clock)
Data Rate (Hz)
10
100
1k
Turbo 1
Turbo 2
Turbo 4
Turbo 8
Turbo 16
24
22
20
18
16
14
12
EFFECTIVE RESOLUTION vs DATA RATE
Data Rate (Hz)
10
100
1k
PGA 1
24
22
20
18
16
14
12
10
PGA 2
PGA 4
PGA 16
PGA 8
24
22
20
18
16
14
12
EFFECTIVE RESOLUTION vs DATA RATE
(1MHz Clock)
Data Rate (Hz)
1
10
100
1k
Turbo 1
Turbo 2
Turbo 4
Turbo 8
Turbo 16


Số phần tương tự - ADS1211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1211 BURR-BROWN-ADS1211 Datasheet
557Kb / 41P
   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS1211 TI1-ADS1211 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1211E BURR-BROWN-ADS1211E Datasheet
557Kb / 41P
   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS1211E TI1-ADS1211E Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1211E/1K TI1-ADS1211E/1K Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS1211

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS1242 TI-ADS1242 Datasheet
410Kb / 25P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
List of Unclassifed Man...
AL1101 ETC2-AL1101 Datasheet
173Kb / 8P
   24-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
Texas Instruments
ADS1240 TI-ADS1240 Datasheet
416Kb / 23P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS1210 BURR-BROWN-ADS1210 Datasheet
557Kb / 41P
   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS1210 TI1-ADS1210_15 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1240 TI1-ADS1240_14 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1243SJD TI1-ADS1243SJD Datasheet
514Kb / 40P
[Old version datasheet]   24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1243-HT TI1-ADS1243-HT Datasheet
522Kb / 40P
[Old version datasheet]   24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1242 TI1-ADS1242_14 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1240 TI1-ADS1240_16 Datasheet
1,019Kb / 30P
[Old version datasheet]   24-Bit ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1222IPWTG4 TI1-ADS1222IPWTG4 Datasheet
621Kb / 26P
[Old version datasheet]   24-Bit Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com