công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA060-120-25-27 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TA060-120-25-27
Giải thích chi tiết về linh kiện  6.0 . 12.0 GHz 27dBmAmplifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA060-120-25-27 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TA060-120-25-27 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA060-120-25-27 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TA060-120-25-27
REV.0_11/20/2008
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Shanhua Jen, Tainan County, Taiwan, R.O.C.
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1 / 2
6.0 – 12.0 GHz 27dBm Amplifiers
FEATURES
 P
-1 dB: 27dBm(min.)
 Noise Figure: 5.0dB
 Bias Condition: 450mA @ 12 V
 Small Signal Gain: 25dB(min.)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Specified at 25
C)
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
FREQ
Frequency Range
6
12
GHz
SSG
Small Signal Gain
25
28
dB
GOF
Small Signal Gain Flatness
 0.8
 1.0
dB
P-1 dB
Output Power at 1 dB Gain Compression
27
dBm
IP3
The 3
rd intercept Point
37
NF
Noise Figure
5.0
dB
VSWR, IN
Input VSWR
2.0:1
-
VSWR, OUT Output VSWR
2.0:1
-
Vdc
DC Supply Voltage(internal regulator included)
11
12
15
Volt
Idc
Current Supply
450
500
mA
OTR
Operating Temperature Range
-30
70
C
CASE: HG4, as shown attached, unit is in inch.


Số phần tương tự - TA060-120-25-27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA060-120-20-21 TRANSCOM-TA060-120-20-21 Datasheet
48Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 21dBmAmplifiers
TA060-120-22-15 TRANSCOM-TA060-120-22-15 Datasheet
101Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 15dBm Amplifier
More results

Mô tả tương tự - TA060-120-25-27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA060-120-20-21 TRANSCOM-TA060-120-20-21 Datasheet
48Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 21dBmAmplifiers
TA060-120-45-30 TRANSCOM-TA060-120-45-30 Datasheet
47Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 30dBm Amplifiers
TA060-120-22-15 TRANSCOM-TA060-120-22-15 Datasheet
101Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 15dBm Amplifier
logo
Teledyne Technologies I...
ACP12019 TELEDYNE-ACP12019 Datasheet
145Kb / 2P
   6.0 TO 12.0 GHz COUGARPAK AMPLIFIER
A2CP12024 TELEDYNE-A2CP12024 Datasheet
104Kb / 1P
   6.0 TO 12.0 GHz COUGARPAK??AMPLIFIER
ACP12017 TELEDYNE-ACP12017 Datasheet
146Kb / 2P
   6.0 TO 12.0 GHz COUGARPAK AMPLIFIER
ACP12013 TELEDYNE-ACP12013 Datasheet
102Kb / 1P
   6.0 TO 12.0 GHz COUGARPAK AMPLIFIER
A2CP12026 TELEDYNE-A2CP12026 Datasheet
151Kb / 2P
   6.0 TO 12.0 GHz COUGARPAK AMPLIFIER
ACP12015 TELEDYNE-ACP12015 Datasheet
145Kb / 2P
   6.0 TO 12.0 GHz COUGARPAK AMPLIFIER
logo
Mimix Broadband
XX1002-QH MIMIX-XX1002-QH_10 Datasheet
950Kb / 7P
   2.5-6.0/5.0-12.0 GHz Active Doubler
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com