công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA005-020-45-15 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TA005-020-45-15
Giải thích chi tiết về linh kiện  0.5 ~ 2 MHz 45dB Gain 15dBm Power Amplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA005-020-45-15 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TA005-020-45-15 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA005-020-45-15 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TA005-020-45-15
REV1_2008/11/10
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science- Based Industrial Park, Hsin-She Dist., Tainan City Taiwan
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1/2
0.5 ~ 2 MHz 45dB Gain 15dBm Power Amplifier
FEATURES
P1dB: 15dBm, min.
Small Signal Gain: 45dB, min.
Bias Condition: 180mA @ 12 V
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Specified at 25C)
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
FREQ
Frequency Range
0.5
2.0
GHz
SSG
Small Signal Gain
45
50
dB
GOF
Small Signal Gain Flatness
±
±±
±0.8
dB
NF
Noise Figure
1.8
dB
P1dB
Output Power at 1 dB Gain Compression
15
dBm
IP3
The Third Intercept Point
25
dBm
VSWR, IN
Input VSWR
2 : 1
------
VSWR, OUT
Output VSWR
2 : 1
------
Vdc
DC Supply Voltage(with built-in regulator)
11
12
13
Volt
Idc
Current Supply
180
mA
OTR
Operating Temperature Range
-30
70
°C
Housing : HS4, with SMA female removable connectors, unit is inch


Số phần tương tự - TA005-020-45-15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA005-020-13-24 TRANSCOM-TA005-020-13-24 Datasheet
50Kb / 2P
   0.5 . 2.0 GHz 24dBmAmplifiers
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
TA005-020-13-24 FUTUREWAFER-TA005-020-13-24 Datasheet
50Kb / 2P
   0.5 ??2.0 GHz 24dBmAmplifiers
logo
Transcom, Inc.
TA005-020-15-15 TRANSCOM-TA005-020-15-15 Datasheet
50Kb / 2P
   0.5 ??2.0 GHz 15dBmAmplifiers
More results

Mô tả tương tự - TA005-020-45-15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA060-120-35-15 TRANSCOM-TA060-120-35-15 Datasheet
50Kb / 2P
   6 ~ 12GHz 35dB Gain 15dBm Power Amplifier
logo
Elantec Semiconductor
EL2045C ELANTEC-EL2045C Datasheet
306Kb / 12P
   Low-Power 100 MHz Gain-of-2 Stable Operational Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
MGA-31689 AVAGO-MGA-31689_15 Datasheet
470Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
MGA-31689 AVAGO-MGA-31689 Datasheet
466Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
MGA-31589 AVAGO-MGA-31589_15 Datasheet
469Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
MGA-31589 AVAGO-MGA-31589 Datasheet
458Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
logo
Broadcom Corporation.
DEMO-MGA-31589 BOARDCOM-DEMO-MGA-31589 Datasheet
469Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
MGA-31589 BOARDCOM-MGA-31589 Datasheet
469Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
MGA-31689 BOARDCOM-MGA-31689 Datasheet
470Kb / 13P
   0.5 W High Gain Driver Amplifier
logo
Qorvo, Inc
QPA9121 QORVO-QPA9121 Datasheet
1Mb / 12P
   High Gain, 0.5 W Driver Amplifier
July 13, 2020
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com