công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA001-010-24-27 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

tên linh kiện TA001-010-24-27
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 ~ 1000 MHz 27 dBm Power Amplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Trang chủ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA001-010-24-27 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TA001-010-24-27 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA001-010-24-27 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TA001-010-24-27
PRE3_2014/01
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science- Based Industrial Park, Hsin-She Dist., Tainan City, Taiwan
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1/2
50 ~ 1000 MHz 27 dBm Power Amplifier
FEATURES
P1dB: 27 dBm, min.
Small Signal Gain: 24 dB, min.
Bias Condition: 400 mA @ 12 V
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (specified at 25C)
SYMBOL
DESCRIPTION
MIN
TYP
MAX
UNITS
FREQ
Frequency Range
50
1000
MHz
SSG
Small Signal Gain
24
26
dB
GOF
Small Signal Gain Flatness
±0.75
dB
P1dB
Output Power at 1 dB Gain Compression
27
28
dBm
IP3
The 3
rd Intercept Point
36
dBm
NF
Noise Figure
5
dB
VSWR, IN
Input VSWR
1.9 : 1
2 : 1
------
VSWR, OUT
Output VSWR
1.9 : 1
2 : 1
------
Vdc
DC Supply Voltage(with built-in regulator)
11
12
15
Volt
Idc
Current Supply
400
mA
OTR
Operating Temperature Range
-30
70
°C
Housing: HZ9, as shown in page 2


Số phần tương tự - TA001-010-24-27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA001-005-25-16 TRANSCOM-TA001-005-25-16 Datasheet
61Kb / 2P
   0.01 ~ 0.5 MHz 25dB Gain 16dBm PowerAmplifier
More results

Mô tả tương tự - TA001-010-24-27

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA160-180-25-27 TRANSCOM-TA160-180-25-27 Datasheet
18Kb / 1P
   16 - 18 GHz 27 dBm Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAMSS0041 MACOM-MAAMSS0041 Datasheet
159Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
MAAMSS0060 MACOM-MAAMSS0060 Datasheet
183Kb / 6P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAM-009100 MA-COM-MAAM-009100 Datasheet
164Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
MAAMSS0031 MA-COM-MAAMSS0031 Datasheet
168Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
MAAMSS0060 MA-COM-MAAMSS0060 Datasheet
188Kb / 6P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
logo
Tyco Electronics
MAAMSS0042 MACOM-MAAMSS0042 Datasheet
157Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAMSS0041 MA-COM-MAAMSS0041 Datasheet
169Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
MAAMSS0042 MA-COM-MAAMSS0042 Datasheet
158Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
MAAM-007807 MA-COM-MAAM-007807 Datasheet
163Kb / 4P
   Broadband CATV Amplifier 50 - 1000 MHz
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com