công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8515IDBG4 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện ADS8515IDBG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit 250-kSPS Sampling CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8515IDBG4 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS8515IDBG4 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
ADS8515
+5V
+
+
+
+
Convert Pulse
40 ns Min
2.2
µF
0.1
µF
10
µF
D15 (MSB)
D14
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D0 (LSB)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
2.2
µF
BUSY
R/C
ADS8515
www.ti.com
SLAS460D – JUNE 2007 – REVISED SEPTEMBER 2010
BASIC OPERATION
Figure 19 shows a basic circuit to operate the ADS8515 with a full parallel data output. Taking R/C (pin 24) low
for a minimum of 40 ns initiates a conversion. BUSY (pin 26) goes low and stays low until the conversion is
completed and the output registers are updated. Data are output in binary twos complement with the MSB on pin
6. BUSY going high can be used to latch the data.
The ADS8515 begins tracking the input signal at the end of the conversion. Allowing 4 ms between convert
commands assures accurate acquisition of a new signal.
Figure 19. Basic Operation
Copyright © 2007–2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Link(s): ADS8515


Số phần tương tự - ADS8515IDBG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8515IDBG4 TI-ADS8515IDBG4 Datasheet
526Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8515IDBG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8505 TI1-ADS8505_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8515 TI-ADS8515 Datasheet
526Kb / 22P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8505 TI-ADS8505 Datasheet
600Kb / 25P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8519 TI-ADS8519 Datasheet
390Kb / 25P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SERIAL CMOS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8509 TI1-ADS8509_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SERIAL CMOS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8509-HT TI1-ADS8509-HT Datasheet
568Kb / 29P
[Old version datasheet]   16-BIT 250-KSPS SERIAL CMOS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8509 BURR-BROWN-ADS8509 Datasheet
693Kb / 26P
   16-BIT 250-KSPS SERIAL CMOS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8504 BURR-BROWN-ADS8504 Datasheet
379Kb / 19P
   12-BIT 250-KSPS SAMPLING CMOS ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8508 TI1-ADS8508_14 Datasheet
504Kb / 28P
[Old version datasheet]   12-BIT 250-KSPS SERIAL CMOS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8508 TI-ADS8508 Datasheet
631Kb / 27P
[Old version datasheet]   12-BIT 250-KSPS SERIAL CMOS SAMPLING ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com