công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FQD12N20 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FQD12N20
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD12N20 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD12N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
©2009 Fairchild Semiconductor Corporation
FQD12N20 / FQU12N20 Rev. C1
www.fairchildsemi.com
3

















 
 






   












 







  





















 




   











 
 
 

 




   













  

 

 


 
! "#$








   















 
 
 

  
 !  
    
    
   
    
 !  
  "
#$  
%# &  
'  


Số phần tương tự - FQD12N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
694Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 9 A, 280 m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD12N20 VBSEMI-FQD12N20 Datasheet
1,009Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD12N20 ISC-FQD12N20 Datasheet
293Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20L FAIRCHILD-FQD12N20L Datasheet
606Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FQD12N20

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FQU12N20TU FAIRCHILD-FQU12N20TU Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 9 A, 280 m廓
FQD10N20LTF FAIRCHILD-FQD10N20LTF Datasheet
765Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.6 A, 360 m
FQD5N20LTM FAIRCHILD-FQD5N20LTM Datasheet
863Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.8 A, 1.2
FQD4N20TF FAIRCHILD-FQD4N20TF Datasheet
781Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 3.0 A, 1.4
FQD10N20CTM FAIRCHILD-FQD10N20CTM Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
FQD18N20V2TM FAIRCHILD-FQD18N20V2TM Datasheet
737Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 15 A, 140 mOhm
FQD17N08LTF FAIRCHILD-FQD17N08LTF Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 80 V, 12.9 A, 100 m
FQP20N06TSTU FAIRCHILD-FQP20N06TSTU Datasheet
721Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 20 A, 60 m
FQD13N06TF FAIRCHILD-FQD13N06TF Datasheet
803Kb / 8P
   N-Channel QFET MOSFET 60 V, 10 A, 140 m
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com