công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM211QDRG4Q1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM211QDRG4Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM211QDRG4Q1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM211QDRG4Q1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
LM211Q1
DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
SLCS143A − APRIL 2004 − REVISED APRIL 2008
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
TYPICAL CHARACTERISTICS
NOTE A: Condition 1 is with BALANCE and BAL/STRB open.
Condition 2 is with BALANCE and BAL/STRB connected
to VCC+.
Figure 1
10
8
4
2
0
18
6
−60 −40 −20
0
20
40
60
14
12
16
INPUT OFFSET CURRENT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
20
80
100 120 140
TA − Free-Air Temperature − °C
Condition 2
Condition 1
VCC± = ±15 V
VO = 1 V to 14 V
See Note A
NOTE A: Condition 1 is with BALANCE and BAL/STRB open.
Condition 2 is with BALANCE and BAL/STRB connected
to VCC+.
Figure 2
250
200
100
50
0
450
150
−60 −40 −20
0
20
40
60
350
300
400
500
80
100 120 140
INPUT BIAS CURRENT
vs
FREE-AIR TEMPERATURE
TA − Free-Air Temperature − °C
Condition 2
VCC± = ±15 V
VO = 1 V to 14 V
See Note A
Condition 1


Số phần tương tự - LM211QDRG4Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM211QDRG4 TI-LM211QDRG4 Datasheet
653Kb / 28P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211QDRG4 TI1-LM211QDRG4 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM211QDRG4 TI1-LM211QDRG4 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   Quad Differential Comparators
LM211QDRG4 TI1-LM211QDRG4 Datasheet
2Mb / 38P
[Old version datasheet]   LMx11 Quad Differential Comparators
More results

Mô tả tương tự - LM211QDRG4Q1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM211-EP TI1-LM211-EP Datasheet
597Kb / 22P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-Q1 TI-LM211-Q1 Datasheet
339Kb / 18P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_14 Datasheet
820Kb / 24P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211-EP TI1-LM211-EP_16 Datasheet
820Kb / 23P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATOR WITH STROBES
LM211P TI1-LM211P Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111 TI1-LM111_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111 TI-LM111 Datasheet
506Kb / 25P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LM111_1003 TI-LM111_1003 Datasheet
653Kb / 28P
[Old version datasheet]   DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI-LP211_06 Datasheet
240Kb / 11P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
LP211 TI1-LP211_14 Datasheet
829Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-POWER DIFFERENTIAL COMPARATORS WITH STROBES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com