công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

U17 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện U17
Giải thích chi tiết về linh kiện  Miniature Rocker Lever Handle Switches
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

U17 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  U17 Datasheet HTML 1Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 2Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 3Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 4Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 5Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 6Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 7Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 8Page - C&K Components U17 Datasheet HTML 9Page - C&K Components Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
G
G–5
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
7000 Series
Miniature Rocker & Lever Handle Switches
SWITCH FUNCTION
DPDT
2-1,5-4
N/A
OPEN
N/A
2-3,5-4
2-3,5-6
ON
NONE
ON
ON
OFF
ON
MOM.
OFF
MOM.
ON
OFF
MOM.
ON
NONE
MOM.
ON
ON
ON
ON
ON
MOM.
MOM.
ON
MOM.
U21
U23
U25
U27
U28
U211*
U213*
U215*
7201
7203
7205
7207
7208
7211*
7213*
7215*
DP
SPDT
2-1
2-1
N/A
OPEN
N/A
2-3
2-3
N/A
ON
NONE
ON
ON
OFF
ON
MOM.
OFF
MOM.
ON
OFF
MOM.
ON
NONE
MOM.
NONE
ON
MOM.
U11
U13
U15
U17
U18
U19
7101
7103
7105
7107
7108
7109
SP
SCHEMATIC
CONNECTED TERMINALS
POS. 1
POS. 2
POS. 3
SWITCH FUNCTION
POS. 1
POS. 2
POS. 3
UL**
MODEL
NO.
MODEL NO.
NO.
POLES
C&K marking on opposite side
C&K marking on opposite side
Terminal Nos.
For Reference Only
Terminal Nos.
For Reference Only
DPDT
SPDT
Part number shown: 7101J1ZQE2
Part number shown: 7201J1ZQE2
* Wiring for 3-way switch, see Section N.
MOM. = Momentary
** U11 through U413 model nos.
with all options when ordered with G, Q, R or S contact material.


Số phần tương tự - U17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Everlight Electronics C...
U17-215-R6C-AQ1R2B-3T EVERLIGHT-U17-215-R6C-AQ1R2B-3T Datasheet
214Kb / 10P
   0805 Package Chip LED (0.8mm Height)
logo
Keysight Technologies
U1700 KEYSIGHT-U1700 Datasheet
7Mb / 42P
   For Electronic, Electrical and Industrial Process Testing
U1701B KEYSIGHT-U1701B Datasheet
200Kb / 6P
   U1701B Handheld Capacitance Meter
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
U1701B HP-U1701B Datasheet
370Kb / 6P
   Agilent U1701B Handheld Capacitance Meter
logo
Keysight Technologies
U1701B KEYSIGHT-U1701B Datasheet
7Mb / 42P
   For Electronic, Electrical and Industrial Process Testing
More results

Mô tả tương tự - U17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
C&K Components
7000 CK-COMPONENTS-7000_V01 Datasheet
3Mb / 22P
   Miniature Rocker & Lever Handle Switches
2021
U411J37ZGE22 CK-COMPONENTS-U411J37ZGE22 Datasheet
1Mb / 22P
   Miniature Rocker Lever Handle Switches
7201J1A3QE2 CK-COMPONENTS-7201J1A3QE2 Datasheet
1Mb / 22P
   Miniature Rocker & Lever Handle Switches
U15J51ZQE12 CK-COMPONENTS-U15J51ZQE12 Datasheet
1Mb / 22P
   Miniature Rocker & Lever Handle Switches
7000ROCKER CK-COMPONENTS-7000ROCKER Datasheet
3Mb / 22P
   Miniature Rocker & Lever Handle Switches
15 Jan 21
7103J2ZBE2 CK-COMPONENTS-7103J2ZBE2 Datasheet
1Mb / 22P
   Miniature Rocker Lever Handle Switches
7201J1ZQE CK-COMPONENTS-7201J1ZQE Datasheet
1Mb / 22P
   7000 Series Miniature Rocker Lever Handle Switches
logo
ITT Industries
E101J1ABE22 ITT-E101J1ABE22 Datasheet
812Kb / 14P
   Sealed Miniature Rocker and Lever Handle Switches
logo
C&K Components
E CK-COMPONENTS-E Datasheet
2Mb / 14P
   Sealed Miniature Rocker and Lever Handle Switches
15 Jan 21
E101J1ABE222 CK-COMPONENTS-E101J1ABE222 Datasheet
784Kb / 14P
   Sealed Miniature Rocker and Lever Handle Switches
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com