công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRF351 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

tên linh kiện IRF351
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL POWER MOSFETS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
Trang chủ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

IRF351 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  IRF351 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. IRF351 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Số phần tương tự - IRF351

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF351 SAMSUNG-IRF351 Datasheet
212Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
Fairchild Semiconductor
IRF351 FAIRCHILD-IRF351 Datasheet
117Kb / 4P
   N-Channel Power MOSFETs, 15A, 350V/400V
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF351 ISC-IRF351 Datasheet
49Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3515L IRF-IRF3515L Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
IRF3515S IRF-IRF3515S Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
More results

Mô tả tương tự - IRF351

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Samsung semiconductor
IRF130 SAMSUNG-IRF130 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF140 SAMSUNG-IRF140 Datasheet
211Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRF530 SAMSUNG-IRF530 Datasheet
354Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFP250 SAMSUNG-IRFP250 Datasheet
518Kb / 7P
   N-Channel Power Mosfets
SSH5N90 SAMSUNG-SSH5N90 Datasheet
264Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
SSS7N60 SAMSUNG-SSS7N60 Datasheet
280Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
IRFZ45 SAMSUNG-IRFZ45 Datasheet
197Kb / 5P
   N-CHANNEL POWER MOSFETS
logo
ARTSCHIP ELECTRONICS CO...
IRL220 ARTSCHIP-IRL220 Datasheet
154Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
IRF340 ARTSCHIP-IRF340 Datasheet
345Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF420 ARTSCHIP-IRF420 Datasheet
381Kb / 5P
   N-Channel Power MOSFETs
IRF610 ARTSCHIP-IRF610 Datasheet
344Kb / 5P
   N-Channel Power Mosfets
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com