công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS8555SPMR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS8555SPMR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

ADS8555SPMR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button ADS8555SPMR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments ADS8555SPMR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 37 page
background image
R
=200
SER
W
R
=130
SW
W
R
=200W
SER
R
=130
SW
W
C
=5pF
PAR
C =20pF
S
C =20pF
S
CH_XX
AGND
Inputrange: 2V
±
REF
V
DC
R
=200
SER
W
R
=130
SW
W
R
=200W
SER
R
=130
SW
W
C
=5pF
PAR
C =10pF
S
C =10pF
S
CH_XX
AGND
Inputrange: 4V
±
REF
V
DC
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
CH_C1
AVDD
AVDD
CH_C0
AGND
AGND
CH_B1
AVDD
AVDD
CH_B0
AGND
AGND
CH_A1
AVDD
AVDD
CH_A0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
DB14/REFBUF
EN
DB13/SDI
DB12
DB11
DB10/SDO_C
DB9/SDO_B
DB8/SDO_A
BGND
BVDD
DB7/HB
/DC
EN
EN
DB6/SCLK
DB5/DCIN_A
DB4/DCIN_B
DB3/DCIN_C
DB2/SEL_C
DB1/SEL_B
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
53
52
51
50
49
28
29
30
31
32
ADS8555
SBAS531B
– DECEMBER 2010 – REVISED FEBRUARY 2011
www.ti.com
EQUIVALENT INPUT CIRCUITS
PIN CONFIGURATION
PM PACKAGE
LQFP-64
(TOP VIEW)
6
© 2010–2011, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s): ADS8555


Số phần tương tự - ADS8555SPMR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8555SPMR TI1-ADS8555SPMR Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter
ADS8555SPMR TI1-ADS8555SPMR Datasheet
817Kb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - ADS8555SPMR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
ADS8555 TI1-ADS8555_16 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter
ADS8555 TI1-ADS8555 Datasheet
817Kb / 36P
[Old version datasheet]   16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS8556 TI1-ADS8556 Datasheet
1Mb / 47P
[Old version datasheet]   12-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converters
ADS8556 TI-ADS8556 Datasheet
896Kb / 40P
[Old version datasheet]   16-14-12-Bit Six-Channel Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS
ADS8353-Q1 TI1-ADS8353-Q1 Datasheet
561Kb / 41P
[Old version datasheet]   Dual, High-Speed, 16-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converter
ADS8355 TI1-ADS8355 Datasheet
833Kb / 39P
[Old version datasheet]   Dual, 16-Bit, 1-MSPS, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converter
ADS8361 TI1-ADS8361_14 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2 2 Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Burr-Brown (TI)
ADS8361 BURR-BROWN-ADS8361 Datasheet
444Kb / 23P
   Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2 2 Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
logo
Texas Instruments
ADS8361IDBQG4 TI-ADS8361IDBQG4 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual, 500kSPS, 16-Bit, 2 2 Channel, Simultaneous Sampling ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
ADS1278-EP TI1-ADS1278-EP Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   OCTAL SIMULTANEOUS-SAMPLING 24-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com